データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4-1462000-7 データシート(PDF) 9 Page - Tyco Electronics

部品番号 4-1462000-7
部品情報  2 pole telecom/signal relay Through Hole Type (THT) Non-polarized. non-latching 1 coil
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

4-1462000-7 データシート(HTML) 9 Page - Tyco Electronics

  4-1462000-7 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 4-1462000-7 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Tyco Electronics AXICOM Ltd.
Seestrasse 295 - P.O. Box 220
CH-8804 Au-Wädenswil / Switzerland
Phone +41 1 782 9111
Fax +41 1 782 9080
E-mail: axicom@tycoelectronics.com
Tyco Electronics Corporation
POB 3608,
Harrisburg, PA 17105, USA
Phone +1 800-522-6752
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.
Komenského 821
CZ-541 01 Trutnov / Czech Republic
E-mail: axicom@tycoelectronics.com
Tyco Electronics AMP GmbH
Paulsternstrasse 26
D-13629 Berlin / Germany
Phone +49 30 386 38260
Fax +49 30 386 38569
E-mail: axicom@tycoelectronics.com
Page 9 (9)
108-98006 Rev. C


同様の部品番号 - 4-1462000-7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
4-1462000-7 MACOM-4-1462000-7 Datasheet
488Kb / 9P
   MT2 Relay
4-1462000-7 MACOM-4-1462000-7 Datasheet
488Kb / 9P
   The Best Relaytion
More results

同様の説明 - 4-1462000-7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
MT2RELAY MACOM-MT2RELAY Datasheet
274Kb / 9P
   2 POLE TELECOM SIGNAL RELAY THROUGH HOLE TYPE(THT) NON-POLARIZED NON-LATCHING 1 COIL
MT2-C93403 MACOM-MT2-C93403 Datasheet
488Kb / 9P
   2 pole telecom/signal relay Through Hole Type (THT) Non-polarized. non-latching 1 coil
V23101-D0101-A201 MACOM-V23101-D0101-A201 Datasheet
1Mb / 13P
   1 pole PCB relay, non-polarized
logo
Fujitsu Component Limit...
JSL FUJITSU-JSL Datasheet
974Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE - 8A Polarized Latching Type
JSL-21161 FUJITSU-JSL-21161 Datasheet
203Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE - 8A Polarized Latching Type
JSL FUJITSU-JSL_11 Datasheet
387Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE - 8A Polarized Latching Type
logo
Tyco Electronics
FCA-150 MACOM-FCA-150 Datasheet
374Kb / 6P
   Non-latching relay
logo
Panasonic Battery Group
LF-G PANASONICBATTERY-LF-G Datasheet
157Kb / 1P
   Non-Polarized Power Relay
logo
Nais(Matsushita Electri...
HX2-1.5V NAIS-HX2-1.5V Datasheet
60Kb / 3P
   Compact & Slim 2 Form C Non-polarized Relay
logo
DB Lectro Inc
CN1A100KC DBLECTRO-CN1A100KC Datasheet
526Kb / 13P
   CHIP TYPE, NON-POLARIZED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com