データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC848CW-G データシート(PDF) 4 Page - Comchip Technology

部品番号 BC848CW-G
部品情報  Small Signal Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMCHIP [Comchip Technology]
ホームページ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

BC848CW-G データシート(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  BC848CW-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology BC848CW-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology BC848CW-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology BC848CW-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology BC848CW-G Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology BC848CW-G Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Ambient Temperature, Ta (°C)
Fig.8 - PC
Ta
Reverse Voltage, V ( V )
Fig.7 - Cob/Cib VCB/VEB
0.1
1.0
100
10
30
1
0.1
10
100
50
25
0
75
125
150
0
50
100
150
200
Electrical Characteristic Curves (BC846W-G Thru. BC848W-G)
Small Signal Transistor
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
REV:B
QW-BTR35
f=1MHz
IE = 0/Ic =0
Ta = 25°C
Cib
Cob
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.


同様の部品番号 - BC848CW-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
BC848CW-G COMCHIP-BC848CW-G Datasheet
135Kb / 5P
   Small Signal Transistor
More results

同様の説明 - BC848CW-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensitron
SHD446010 SENSITRON-SHD446010 Datasheet
37Kb / 2P
   SMALL SIGNAL TRANSISTOR
SHD444104 SENSITRON-SHD444104 Datasheet
155Kb / 2P
   SMALL SIGNAL TRANSISTOR
logo
Isahaya Electronics Cor...
ISA1989AU1 ISAHAYA-ISA1989AU1 Datasheet
139Kb / 3P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
ISA1530AC1 ISAHAYA-ISA1530AC1 Datasheet
115Kb / 3P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC5214 KEXIN-2SC5214 Datasheet
51Kb / 1P
   Small Signal Transistor
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC4258 ISAHAYA-2SC4258 Datasheet
316Kb / 6P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC3581 ISAHAYA-2SC3581 Datasheet
121Kb / 3P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
FMMT5089 KEXIN-FMMT5089 Datasheet
35Kb / 1P
   Small Signal Transistor
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC5974A ISAHAYA-2SC5974A Datasheet
78Kb / 4P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC5974B ISAHAYA-2SC5974B Datasheet
78Kb / 4P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
RT1N137P ISAHAYA-RT1N137P Datasheet
146Kb / 3P
   SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com