データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP292 データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP292
部品情報  Programmable Controllers AC/DC-Input Module Hybrid ICs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP292 データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TLP292 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TLP292 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
TLP292
2013-09-12
7
I C - V CE
I C - V CE
Collector-emitter voltage
VCE
(V)
Collector-emitter voltage
VCE
(V)
I C - I F
I C /I F - I F
Input forward voltage
IF (mA)
Input forward current
IF (mA)
I DA RK - Ta
V C E (s a t ) - Ta
Ambient temperature
Ta
(°C
)
Ambient temperature
Ta
(°C
)
Note: The above characteristics curves are presented for reference only and not guaranteed by production test,
unless otherwise noted.
VCE=10V
VCE=5V
VCE=0.4V
VCE=10V
VCE=5V
VCE=0.4V
IF=8mA, IC=2.4mA
Ta=25˚C
Ta=25˚C
5mA
10 mA
15 mA
20 mA
30 mA
50 mA
PC
(max)
5 mA
10 mA
15 mA
IF = 2 mA
20 mA
30 mA
50 mA
Ta=25˚C
VCE=48V
IF = 2mA
Ta=25˚C


同様の部品番号 - TLP292

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP292-4 TOSHIBA-TLP292-4 Datasheet
731Kb / 12P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER InGaAs IRED and PHOTO-TRANSISTOR
More results

同様の説明 - TLP292

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP290 TOSHIBA-TLP290 Datasheet
553Kb / 10P
   Programmable Controllers AC/DC-Input Module Hybrid ICs
TLP284-4 TOSHIBA-TLP284-4 Datasheet
320Kb / 16P
   Programmable Controllers AC/DC?묲nput Module Hybrid ICs
TLP572-07 TOSHIBA-TLP572-07 Datasheet
229Kb / 9P
   Programmable Controllers AC/DC-Input Module
logo
Fairchild Semiconductor
TLP630 FAIRCHILD-TLP630 Datasheet
892Kb / 9P
   Programmable Controllers AC / DC-Input Module Telecommunication
logo
Toshiba Semiconductor
TLP126 TOSHIBA-TLP126 Datasheet
179Kb / 8P
   Programmable Controllers AC DC-Input Module Telecommunication
TLP620 TOSHIBA-TLP620 Datasheet
425Kb / 9P
   PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE TELECOMMUNICATION
TLP570 TOSHIBA-TLP570_07 Datasheet
635Kb / 8P
   Programmable Controllers AC / DC−Input Module
TLP626 TOSHIBA-TLP626 Datasheet
387Kb / 8P
   PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE TELECOMMUNICATION
TLP531 TOSHIBA-TLP531 Datasheet
816Kb / 9P
   Programmable Controllers AC / DC-Input Module Solid State Relay
TLP504A TOSHIBA-TLP504A Datasheet
357Kb / 8P
   programmable controllers ac/dc-input module solid state relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com