データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDBW01540RF-HF データシート(PDF) 3 Page - Comchip Technology

部品番号 CDBW01540RF-HF
部品情報  Low IR SMD Schottky Barrier Switching Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMCHIP [Comchip Technology]
ホームページ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBW01540RF-HF データシート(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  CDBW01540RF-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBW01540RF-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBW01540RF-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBW01540RF-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology CDBW01540RF-HF Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBW01540RF-HF/CDBW01560RF-HF)
Ambient Temperature, TA (°C)
0
100
50
0
100
300
500
150
25
125
Fig.2 - Typical Forward Characteristics
Fig.3 - Typical Junction Capacitance
vs. Reveres Voltage
Fig.4 - Typical Reveres Characteristics
Fig.1 - Power Derating Curve
Forward Voltage, VF (V)
0.01
0.6
0.4
0
0.1
1
10
1.0
0.2
0.8
200
400
75
Reverse Voltage, VR (V)
0
0
1.0
2.0
20
10
40
50
30
TJ=25°C
f=1MHz
Reverse Voltage, VR (V)
0
20
10
40
50
30
0.0001
0.1
1
10
60
TA=125°C
TA=75°C
TA=25°C
TA=0°C
TA=-65°C
0.001
0.01
QW-J
Comchip Technology CO., LTD.
Page 3
REV:B
TA=25°C
Low IR SMD Schottky Barrier Switching Diodes
QW-JBS01
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.
40V
60V
40V
60V


同様の部品番号 - CDBW01540RF-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBW0120-G COMCHIP-CDBW0120-G Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diode
CDBW0130-G COMCHIP-CDBW0130-G Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diode
CDBW0140-G COMCHIP-CDBW0140-G Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diode
More results

同様の説明 - CDBW01540RF-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBW120R-HF COMCHIP-CDBW120R-HF Datasheet
79Kb / 4P
   Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB220LR-HF COMCHIP-CDBB220LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA260LR-HF COMCHIP-ACDBA260LR-HF Datasheet
93Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220LR-H COMCHIP-CDBA220LR-H_15 Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA1100LR-HF COMCHIP-ACDBA1100LR-HF Datasheet
93Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120LR-HF COMCHIP-CDBA120LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220LR-HF COMCHIP-CDBA220LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA320LR-HF COMCHIP-CDBA320LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB120LR-HF COMCHIP-CDBB120LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBC220LR-HF COMCHIP-CDBC220LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com