データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMA26 データシート(PDF) 2 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

部品番号 SMA26
部品情報  Cascadable Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
ホームページ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

SMA26 データシート(HTML) 2 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  SMA26 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. SMA26 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. SMA26 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Cascadable Amplifier
10 to 1500 MHz
Rev. V5
A26 / SMA26
2
2
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
For further information and support please visit:
https://www.macom.com/support
2
Outline Drawing: TO-8 *
Dimensions are inches (millimeters) ±0.015 (0.38) unless otherwise specified.
Typical Performance Curves at +25°C
Outline Drawing: Surface Mount *
Outline Drawing: SMA Connectorized *
WEIGHT: 1 gram (0.04 oz.) max
WEIGHT: 1 gram (0.04 oz.) max
WEIGHT: 19 grams (0.67 oz.) max


同様の部品番号 - SMA26

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
SMA26 MACOM-SMA26 Datasheet
110Kb / 1P
   10 TO 1500 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
SMA26 MACOM-SMA26 Datasheet
367Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 1500 MHz
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SMA26 MIC-SMA26 Datasheet
65Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMA26 MA-COM-SMA26 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 1500 MHz
logo
Gulf Semiconductor
SMA26 GULFSEMI-SMA26 Datasheet
255Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE:20 TO 60V CURRENT: 2.0A
More results

同様の説明 - SMA26

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
A87-2 MA-COM-A87-2 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier Cascadable Amplifier
A75-2 MA-COM-A75-2 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier Cascadable Amplifier
EA53-2 MA-COM-EA53-2 Datasheet
129Kb / 2P
   Cascadable Amplifier
A70-3-SMA70-3 MA-COM-A70-3-SMA70-3 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
MAAM-008198-00A162 MA-COM-MAAM-008198-00A162 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
A18-1-SMA18-1 MA-COM-A18-1-SMA18-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
A26-SMA26 MA-COM-A26-SMA26 Datasheet
205Kb / 2P
   Cascadable Amplifier
A28-SMA28 MA-COM-A28-SMA28 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
A59-SMA59 MA-COM-A59-SMA59 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
A74-SMA74 MA-COM-A74-SMA74 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
A77-1-SMA77-1 MA-COM-A77-1-SMA77-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com