データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP561G データシート(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP561G
部品情報  TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP561G データシート(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP561G_15 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP561G_15 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP561G_15 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP561G_15 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP561G_15 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP561G_15 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TLP561G
2015-08-27
4
Ambient temperature
Ta
(°C)
IF – Ta
120
100
80
60
20
40
0
–20
100
80
0
60
40
20
Ambient
temperature
Ta
(°C)
120
IT(RMS) – Ta
100
80
60
20
40
0
–20
200
160
0
120
80
40
Duty
cycle
ratio
DR
IFP – DR
3
3
10
-3
3
3000
10
1000
500
30
100
50
300
10
-1
10
-2
3
Pulse width
≤ 100μs
Ta = 25°C
10
0
IF – VF
Forward
voltage
VF (V)
100
50
0.3
5
0.5
30
3
1
10
0.1
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Ta = 25°C
ΔVF/ΔTa – IF
–3.2
–2.0
–2.4
–2.8
–0.4
–1.6
–1.2
–0.8
Forward
current
IF (mA)
0.1
0.3
1
3
10
30
0.5
5
50
IFP – VFP
Pulse
forward
voltage
VFP (V)
1000
500
0.6
3
50
5
300
30
10
100
1
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
Pulse width
≤ 10μs
Repetitive Frequency = 100Hz
Ta = 25℃


同様の部品番号 - TLP561G_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP561G TOSHIBA-TLP561G_07 Datasheet
174Kb / 6P
   Triac Driver Programmable Controllers AC−Output Module
More results

同様の説明 - TLP561G_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP160J TOSHIBA-TLP160J_14 Datasheet
217Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP161G TOSHIBA-TLP161G_14 Datasheet
217Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP763J TOSHIBA-TLP763J_14 Datasheet
182Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP666L-S TOSHIBA-TLP666L-S Datasheet
228Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRED and Photo?뭈riac
TLP560G TOSHIBA-TLP560G_14 Datasheet
234Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP560J TOSHIBA-TLP560J_14 Datasheet
214Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP561J TOSHIBA-TLP561J_14 Datasheet
453Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed and Photo?뭈riac
TLP762J TOSHIBA-TLP762J_14 Datasheet
188Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP166J TOSHIBA-TLP166J_14 Datasheet
163Kb / 4P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired plus Photo?뭈riac
TLP548J TOSHIBA-TLP548J_14 Datasheet
273Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo-Thyristor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com