データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP4597G データシート(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP4597G
部品情報  TOSHIBA Photocoupler Photorelay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP4597G データシート(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP4597G_14 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP4597G_14 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP4597G_14 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP4597G_14 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP4597G_14 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP4597G_14 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TLP4597G
2014-09-01
4
Ambient temperature Ta (°C)
IF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
ION – Ta
Forward voltage VF (V)
IF – VF
Ta
= 25°C
0.6
0.8
1
1.2
1.6
1.8
1.4
100
30
50
10
3
5
1
0.3
0.5
0.1
ION – VON
On-state voltage VON (V)
Ambient temperature Ta (°C)
RON – Ta
ION = 150 mA
t
< 1s
15
0
−20
0
20
40
80
100
60
5
10
20
Ambient temperature Ta (°C)
IFC – Ta
0
−20
500
120
100
80
60
40
20
0
400
300
200
100
A connection, B connection
C connection
0
−20
60
20
40
80
100
120
100
80
60
40
20
0
Ta
= 25°C
−2
−1
0
2
1
200
−200
−100
0
100
ION = 150 mA
0
−40
5
100
80
60
40
20
0
−20
4
3
2
1


同様の部品番号 - TLP4597G_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4597G TOSHIBA-TLP4597G Datasheet
184Kb / 6P
   PBX Telecommunication Modem FAX Cards, Modems In PC Measurement Instrumentation
More results

同様の説明 - TLP4597G_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G Datasheet
164Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4197G TOSHIBA-TLP4197G Datasheet
156Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER PHOTORELAY
TLP174GA TOSHIBA-TLP174GA Datasheet
139Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP202G TOSHIBA-TLP202G Datasheet
131Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLX9160T TOSHIBA-TLX9160T Datasheet
511Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2021-04-01
TLP172G TOSHIBA-TLP172G Datasheet
138Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP176GA TOSHIBA-TLP176GA Datasheet
158Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP592A TOSHIBA-TLP592A_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4026G TOSHIBA-TLP4026G Datasheet
399Kb / 8P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-24
TLP170A TOSHIBA-TLP170A Datasheet
350Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com