データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0204A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0204A
部品情報  SAW Resonator 390 MHz
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0204A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0204A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0204A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0204A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0204A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
E.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
F.FREQUENCY CHARACTERISTICS:
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
2
6
1、3、4、5、7、8
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer
C0
R1 C1
L1
#2
#6
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω
S21 Response for TC0204A
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
388.5
389
389.5
390
390.5
391
391.5
Center Freq=390MHz,Span=3MHz


同様の部品番号 - TC0204A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0200A TAI-SAW-TC0200A Datasheet
317Kb / 4P
   SAW Resonator 622.080 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0201A TAI-SAW-TC0201A Datasheet
313Kb / 4P
   SAW Resonator 433.920 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0201A GOLLEDGE-TC0201A Datasheet
79Kb / 4P
   433.920 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0202A TAI-SAW-TC0202A Datasheet
214Kb / 3P
   SAW Resonator 315 MHz
TC0203A TAI-SAW-TC0203A Datasheet
246Kb / 3P
   SAW Resonator 433.420 MHz TO39
More results

同様の説明 - TC0204A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0180A TAI-SAW-TC0180A Datasheet
196Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0150A TAI-SAW-TC0150A Datasheet
336Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
logo
Abracon Corporation
ASR390E ABRACON-ASR390E Datasheet
681Kb / 1P
   SMD ONE PORT 390 MHz SAW RESONATOR
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0251A TAI-SAW-TC0251A Datasheet
272Kb / 6P
   SAW Resonator 390 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TE0109A TAI-SAW-TE0109A Datasheet
218Kb / 5P
   Dual SAW Resonator 390/315 MHz SMD 5.0X5.0 mm
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3606D MURATA-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
   390 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
RF3606D RFM-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
   390 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TE0115A TAI-SAW-TE0115A Datasheet
221Kb / 11P
   Dual SAW Filter 390 / 420 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com