データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFP1300-B5NMC データシート(PDF) 2 Page - SICK AG

部品番号 LFP1300-B5NMC
部品情報  LEVEL SENSORS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SICK [SICK AG]
ホームページ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

LFP1300-B5NMC データシート(HTML) 2 Page - SICK AG

  LFP1300-B5NMC Datasheet HTML 1Page - SICK AG LFP1300-B5NMC Datasheet HTML 2Page - SICK AG LFP1300-B5NMC Datasheet HTML 3Page - SICK AG LFP1300-B5NMC Datasheet HTML 4Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
LFP1300-B5NMC | LFP Cubic
LEVEL SENSORS
Illustration may differ
Ordering information
Type
Part no.
LFP1300-B5NMC
1062275
Other models and accessories
www.sick.com/LFP_Cubic
Detailed technical data
Features
Medium
Fluids
Measurement
Switch, Continuous
Design
Standard
Probe type
Mono rod probe
Probe length
1,300 mm
Process pressure
–1 bar ... 10 bar
Process temperature
–20 °C ... +100 °C
GOST approval
RoHS certificate
IO-Link
CULus certificate
Performance
Accuracy of sensor element
± 5 mm 1)
Repeatability
≤ 2 mm
Resolution
< 2 mm
Response time
< 400 ms
Dielectricity constant
≥ 5 for mono rod probe / rope probe
≥ 1.8 with coaxial tube
Conductivity
No limitation
Maximum level change
≤ 500 mm/s
Deactivated area at end of probe
10 mm 1)
1) With water under reference conditions.
2
FLUID SENSORS | SICK
Online data sheet | 2016-05-11 15:58:08
Subject to change without notice


同様の部品番号 - LFP1300-B5NMC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SICK AG
LFP1300-B4NMB SICK-LFP1300-B4NMB Datasheet
211Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
More results

同様の説明 - LFP1300-B5NMC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SICK AG
LFV200-XATNACPV SICK-LFV200-XATNACPV Datasheet
289Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LFV200-XATNATPML SICK-LFV200-XATNATPML Datasheet
289Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LFV200-XXHCLCPM SICK-LFV200-XXHCLCPM Datasheet
288Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LBV310-XXAGDR8NX SICK-LBV310-XXAGDR8NX Datasheet
466Kb / 6P
   LEVEL SENSORS
LBV310-XXANDRKNX SICK-LBV310-XXANDRKNX Datasheet
483Kb / 6P
   LEVEL SENSORS
LBV310-XXANDTKMX SICK-LBV310-XXANDTKMX Datasheet
484Kb / 6P
   LEVEL SENSORS
LFV310-XXCAPX8RX SICK-LFV310-XXCAPX8RX Datasheet
278Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LFV310-XXGAVXPRX SICK-LFV310-XXGAVXPRX Datasheet
278Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LFV310-XXGBVTPCX SICK-LFV310-XXGBVTPCX Datasheet
277Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LFV310-XXGBVXMCX SICK-LFV310-XXGBVXMCX Datasheet
277Kb / 4P
   LEVEL SENSORS
LFV330-CAADVTMN0250 SICK-LFV330-CAADVTMN0250 Datasheet
1Mb / 7P
   LEVEL SENSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com