データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSL-3528UW000MTH データシート(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TSL-3528UW000MTH
部品情報  Wide Viewing Angle 120o
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TSL-3528UW000MTH データシート(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

  TSL-3528UW000MTH Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TSL-3528UW000MTH Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TSL-3528UW000MTH Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD TYPE LED
Suntan®
TSL-3528UW000MTH
Carrier Tape
All dimensions in mm, tolerances unless mentioned is ±0.1mm.
Moisture Resistant Packaging
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TSL-3528UW000MTH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TSL-3528UB000MTH SUNTAN-TSL-3528UB000MTH Datasheet
422Kb / 3P
   Optical indicator
TSL-3528UR000MTH SUNTAN-TSL-3528UR000MTH Datasheet
376Kb / 3P
   Wide Viewing Angle 120o
More results

同様の説明 - TSL-3528UW000MTH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TSL-5050UR000MTH SUNTAN-TSL-5050UR000MTH Datasheet
336Kb / 3P
   Wide Viewing Angle 120o
TSL-3528UR000MTH SUNTAN-TSL-3528UR000MTH Datasheet
376Kb / 3P
   Wide Viewing Angle 120o
TSL-5050UW000MTH SUNTAN-TSL-5050UW000MTH Datasheet
351Kb / 3P
   Wide Viewing Angle 120o
logo
Vishay Siliconix
TLHK4400L VISHAY-TLHK4400L Datasheet
169Kb / 6P
   Wide viewing angle
Rev. 1.2, 06-Jun-14
logo
Kingbright Corporation
APHBM2012LQBDSURKC KINGBRIGHT-APHBM2012LQBDSURKC Datasheet
328Kb / 6P
   Wide viewing angle
APTB1612LVBDSEKJ3C KINGBRIGHT-APTB1612LVBDSEKJ3C Datasheet
315Kb / 6P
   Wide viewing angle
APTB1612SURKQWDF-AMT KINGBRIGHT-APTB1612SURKQWDF-AMT Datasheet
376Kb / 9P
   Wide viewing angle
APTB1612SYKQWDF KINGBRIGHT-APTB1612SYKQWDF Datasheet
294Kb / 8P
   Wide viewing angle
APTB1612LQBDCGKC KINGBRIGHT-APTB1612LQBDCGKC Datasheet
311Kb / 6P
   Wide viewing angle
APTB1612LVBDZGKC KINGBRIGHT-APTB1612LVBDZGKC Datasheet
325Kb / 6P
   Wide viewing angle
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com