データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZT5551Q データシート(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

部品番号 DZT5551Q
部品情報  160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DZT5551Q データシート(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

  DZT5551Q Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
DZT5551Q
Document number: DS38496 Rev. 1 - 2
6 of 7
www.diodes.com
January 2016
© Diodes Incorporated
DZT5551Q
Package Outline Dimensions
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/_files/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/_files/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
SOT223
Dim
Min
Max
Typ
A
1.55
1.65
1.60
A1
0.010
0.15
0.05
b1
2.90
3.10
3.00
b2
0.60
0.80
0.70
C
0.20
0.30
0.25
D
6.45
6.55
6.50
E
3.45
3.55
3.50
E1
6.90
7.10
7.00
e
4.60
e1
2.30
L
0.85
1.05
0.95
Q
0.84
0.94
0.89
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
C
2.30
C1
6.40
X
1.20
X1
3.30
Y
1.60
Y1
1.60
Y2
8.00
A1
A
D
b
e
e1
b1
C
E1
L
0°-10°
Q
E
0.25
Seating
Plane
Gauge
Plane
X1
Y1
Y
X
C
C1
Y2


同様の部品番号 - DZT5551Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
DZT5551 DIODES-DZT5551 Datasheet
177Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT5551-13 DIODES-DZT5551-13 Datasheet
177Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT5551 DIODES-DZT5551_15 Datasheet
155Kb / 7P
   160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
More results

同様の説明 - DZT5551Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
DZT5551 DIODES-DZT5551_15 Datasheet
155Kb / 7P
   160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
logo
Zetex Semiconductors
ZXTN5551G ZETEX-ZXTN5551G Datasheet
335Kb / 8P
   160V, SOT223, NPN high voltage transistor
logo
Diodes Incorporated
ZXTN5551G DIODES-ZXTN5551G Datasheet
346Kb / 8P
   160V, SOT223, NPN high voltage transistor
DXT5551P5_1011 DIODES-DXT5551P5_1011 Datasheet
137Kb / 7P
   160V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
DXT5551 DIODES-DXT5551_15 Datasheet
419Kb / 6P
   160V NPN TRANSISTOR IN SOT89
DZTA42 DIODES-DZTA42_15 Datasheet
291Kb / 7P
   300V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
FZT658 DIODES-FZT658_15 Datasheet
597Kb / 7P
   400V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
FZT658TA DIODES-FZT658TA Datasheet
267Kb / 7P
   400V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
DZTA42Q DIODES-DZTA42Q Datasheet
468Kb / 7P
   300V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
DXT5551P5 DIODES-DXT5551P5_15 Datasheet
137Kb / 7P
   160V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR PowerDI짰5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com