データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SBW-5089Z データシート(PDF) 3 Page - RF Micro Devices

部品番号 SBW-5089Z
部品情報  MMIC AMPLIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RFMD [RF Micro Devices]
ホームページ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

SBW-5089Z データシート(HTML) 3 Page - RF Micro Devices

  SBW-5089Z Datasheet HTML 1Page - RF Micro Devices SBW-5089Z Datasheet HTML 2Page - RF Micro Devices SBW-5089Z Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices SBW-5089Z Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices SBW-5089Z Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices SBW-5089Z Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices SBW-5089Z Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3 of
7
DS150923
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
SBW-5089(Z)
RF Performance With Basic Application Circuit (Bias: ID=80mA Typ.)
Note: Full S-Parameter data available at www.RFMD.com
S12 vs. Frequency
-30
-25
-20
-15
-10
012
3
4
567
8
9
10
Frequency (GHz)
-40°C
+25°C
+85°C
IS-95 @ 850MHz
Adj. Channel Pwr. vs. Channel output Pwr.
-70
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
6
8
10
12
14
16
dBm
-40°C
+25°C
+85°C
IS-95 @ 1950MHz
Adj. Channel Pwr. vs. Channel Output Power
-70
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
6
8
10
12
14
16
dBm
-40°C
+25°C
+85°C
S21 vs. Frequency
0
5
10
15
20
25
0
12
345
67
89
10
Frequency (GHz)
-40°C
+25°C
+85°C
S11 vs. Frequency
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
012
3
456
7
89
10
Frequency (GHz)
-40°C
+25°C
+85°C
S22 vs. Frequency
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
01
23
456
7
89
10
Frequency (GHz)
-40°C
+25°C
+85°C


同様の部品番号 - SBW-5089Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SBW-5089Z SIRENZA-SBW-5089Z Datasheet
988Kb / 6P
   Product Description InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier
logo
RF Micro Devices
SBW-5089Z RFMD-SBW-5089Z Datasheet
620Kb / 8P
   DCto8GHz CASCADABLE InGaP/GaAs HBT MMIC AMPLIFIER
More results

同様の説明 - SBW-5089Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
HMC752LC4 AD-HMC752LC4 Datasheet
434Kb / 8P
   MMIC AMPLIFIER AMPLIFIER
logo
Advanced Semiconductor ...
ASL13C ASB-ASL13C_17 Datasheet
965Kb / 13P
   MMIC Amplifier
April 2017
ASW105 ASB-ASW105_17 Datasheet
858Kb / 7P
   MMIC Amplifier
April 2017
ASW212 ASB-ASW212 Datasheet
1Mb / 11P
   MMIC Amplifier
April 2017
ASW314 ASB-ASW314 Datasheet
1Mb / 23P
   MMIC Amplifier
February 2017
logo
ON Semiconductor
SMA3117 ONSEMI-SMA3117 Datasheet
643Kb / 7P
   MMIC Amplifier
August, 2013
logo
Advanced Semiconductor ...
ASW204 ASB-ASW204_17 Datasheet
1Mb / 16P
   MMIC Amplifier
April 2017
ASW215 ASB-ASW215_17 Datasheet
956Kb / 9P
   MMIC Amplifier
April 2017
ASW205 ASB-ASW205 Datasheet
1Mb / 17P
   MMIC Amplifier
April 20173
AST11L ASB-AST11L_17 Datasheet
496Kb / 8P
   MMIC Amplifier
April 2017
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com