データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7298-1 データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 AD7298-1
部品情報  8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7298-1 データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7298-1 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7298-1 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
AD7298-1
Rev. A | Page 9 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–110
–90
–70
–50
–30
–100
–80
–60
–40
–20
–10
0
0
100
200
300
FREQUENCY (MHz)
400
500
600
VDD = VDRIVE = 3V
fSAMPLE = 1.17647MHz
fIN = 50kHz
fSCLK = 20MHz
SNR = 61.83dB
THD = –80.23dB
Figure 3. Typical FFT
–1.0
–0.8
–0.6
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.8
1.0
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
1001
CODE
VDD = 3V
VDRIVE = 3V
Figure 4. Typical ADC INL
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.8
1.0
1
101
201
301
401
501
601
701
801
901
1001
CODE
VDD = 3V
VDRIVE = 3V
Figure 5. Typical ADC DNL
–0.50
–0.40
–0.30
–0.20
–0.10
0
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
VREF (V)
INL (Positive)
INL (Negative)
Figure 6. INL vs. VREF
–0.50
–0.40
–0.30
–0.20
–0.10
0
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
VREF (V)
INL (Positive)
INL (Negative)
Figure 7. DNL vs. VREF
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
EXTERNAL VOLTAGE REFERENCE (V)
VDD = 3V
VDRIVE = 3V
Figure 8. Effective Number of Bits vs. VREF


同様の部品番号 - AD7298-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7298-1 AD-AD7298-1 Datasheet
764Kb / 25P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
AD7298-1BCPZ AD-AD7298-1BCPZ Datasheet
764Kb / 25P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
AD7298-1BCPZ-RL AD-AD7298-1BCPZ-RL Datasheet
764Kb / 25P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
AD7298-1 AD-AD7298-1_17 Datasheet
764Kb / 25P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
More results

同様の説明 - AD7298-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7298-1 AD-AD7298-1_17 Datasheet
764Kb / 25P
   8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC
logo
Texas Instruments
ADS8028 TI-ADS8028 Datasheet
904Kb / 34P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1-MSPS, 8-Channel, SAR ADC
logo
AMIC Technology
AD7485 AMICC-AD7485 Datasheet
769Kb / 16P
   1 MSPS, Serial 14-Bit SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7485 AD-AD7485_15 Datasheet
986Kb / 15P
   1 MSPS, Serial 14-Bit SAR ADC
REV. A
AD7485 AD-AD7485 Datasheet
812Kb / 15P
   1 MSPS, Serial 14-Bit SAR ADC
AD7091R-2 AD-AD7091R-2 Datasheet
861Kb / 42P
   2-/4-/8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit SAR ADC
AD7262 AD-AD7262_17 Datasheet
881Kb / 33P
   1 MSPS, 12-Bit, Simultaneous Sampling SAR ADC
AD7264 AD-AD7264_17 Datasheet
1Mb / 30P
   1 MSPS, 14-Bit, Simultaneous Sampling SAR ADC
AD4697 AD-AD4697 Datasheet
5Mb / 107P
   16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS/1 MSPS, Easy Drive Multiplexed SAR ADC
Rev. 0
AD4630-16 AD-AD4630-16 Datasheet
1Mb / 49P
   16-Bit, 2 MSPS, Dual Channel SAR ADC
Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com