データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPL802727-492H データシート(PDF) 6 Page - TDK Electronics

部品番号 TPL802727-492H
部品情報  Transponder Coils
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

TPL802727-492H データシート(HTML) 6 Page - TDK Electronics

Back Button TPL802727-492H Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics TPL802727-492H Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
(6/13)
001-01 / 20131101 / e541_tpl.fm
• All specifications are subject to change without notice.
INDUC
T
O
RS
TPL series 
TPL802727 Type
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
L FREQUENCY CHARACTERISTICS GRAPH
Q FREQUENCY CHARACTERISTICS GRAPH
0
5
10
15
20
25
30
10
100
1000
10000
Frequency (kHz)
193H
722H
492H
452H
125kHz
10
0
25
50
75
100
1000
10000
Frequency (kHz)
125kHz
193H
722H
492H
452H


同様の部品番号 - TPL802727-492H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPL8002-25 TI-TPL8002-25 Datasheet
144Kb / 10P
[Old version datasheet]   TANDEM 64-TAP DIGITAL POTENTIOMETER
TPL8002-25PWR TI-TPL8002-25PWR Datasheet
144Kb / 10P
[Old version datasheet]   TANDEM 64-TAP DIGITAL POTENTIOMETER
TPL8002-25 TI-TPL8002-25_15 Datasheet
496Kb / 13P
[Old version datasheet]   TANDEM 64-TAP DIGITAL POTENTIOMETER
More results

同様の説明 - TPL802727-492H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
B82450H2364A000 TDK-B82450H2364A000 Datasheet
305Kb / 6P
   Transponder coils
TPLC553030 TDK-TPLC553030 Datasheet
157Kb / 4P
   Transponder coils
20210217
logo
Coilcraft lnc.
4308RV COILCRAFT-4308RV Datasheet
106Kb / 2P
   RFID Transponder Coils
logo
Frontier Electronics.
STC1120 FRONTIER-STC1120 Datasheet
125Kb / 1P
   RFID Transponder Coils
logo
TDK Electronics
B82450A1004A000 TDK-B82450A1004A000 Datasheet
156Kb / 6P
   Inductors Transponder coils
logo
Central Technologies
CTTC4308F CT-CTTC4308F Datasheet
433Kb / 1P
   RFID Transponder Coils
logo
Coilcraft lnc.
4308TC COILCRAFT-4308TC Datasheet
118Kb / 2P
   RFID Transponder Coils
logo
TOKO, Inc
STA8121 TOKO-STA8121_16 Datasheet
260Kb / 1P
   Transponder Coils (Transmitter)
logo
Coilcraft lnc.
5315TC COILCRAFT-5315TC Datasheet
106Kb / 2P
   RFID Transponder Coils
logo
Central Technologies
CTTC1103F CT-CTTC1103F Datasheet
411Kb / 1P
   RFID Transponder Coils
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com