データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCCEA100U420-00 データシート(PDF) 4 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 LCCEA100U420-00
部品情報  100W Power Supply
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINKCOM [LinkCom Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.linkcom.com.tw
Logo LINKCOM - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

LCCEA100U420-00 データシート(HTML) 4 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

  LCCEA100U420-00 Datasheet HTML 1Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. LCCEA100U420-00 Datasheet HTML 2Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. LCCEA100U420-00 Datasheet HTML 3Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. LCCEA100U420-00 Datasheet HTML 4Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
100W Power Supply
Constant Current Mode
100-LCCEA Series
www.linkcom.com.tw For more information, please contact with: sales@linkcom.com.tw
Power Factor vs. Load(LCCEA100U240-00)
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
Load(%)
PF vs. Load
Vin=100
Vin=120
Vin=200
Vin=230
Vin=277
Linkcom Manufacturing Co., Ltd.
5F., No. 127, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231-45, Taiwan ▪ T: +886-2-8919-1380 ▪ F: +886-2-8919-1370 ▪ www.linkcom.com.tw


同様の部品番号 - LCCEA100U420-00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LinkCom Manufacturing C...
LCCEA100U420 LINKCOM-LCCEA100U420 Datasheet
482Kb / 5P
   Power Supply
More results

同様の説明 - LCCEA100U420-00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ETA-USA
ETD-SC ETA-USA-ETD-SC Datasheet
2Mb / 5P
   100W Isolated Power Supply
NVD-SC ETA-USA-NVD-SC Datasheet
3Mb / 4P
   100W Isolated Power Supply
logo
LinkCom Manufacturing C...
100W-LCCH LINKCOM-100W-LCCH Datasheet
500Kb / 4P
   100W LED Power Supply
logo
ETA-USA
VTD-SC ETA-USA-VTD-SC Datasheet
7Mb / 3P
   100W Isolated Power Supply
logo
BOSER Technology Co., L...
MPI-P10H BOSER-MPI-P10H Datasheet
215Kb / 1P
   100W AC-DC Power Supply
logo
List of Unclassifed Man...
EOFP-100M ETC2-EOFP-100M Datasheet
326Kb / 2P
   100W OPEN FRAME Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
LPC-100 MEANWELL-LPC-100 Datasheet
73Kb / 2P
   100W Single Output LED Power Supply
PLN-100 MEANWELL-PLN-100 Datasheet
193Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
PQ-100 MEANWELL-PQ-100 Datasheet
666Kb / 3P
   100W Quad Output Switching Power Supply
HLG-100H MEANWELL-HLG-100H Datasheet
315Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com