データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC88FC2F0B データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 LC88FC2F0B
部品情報  16-bit Microcontroller 384K-byte Flash ROM / 24Kbyte RAM / 100-pin
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LC88FC2F0B データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button LC88FC2F0B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LC88FC2F0B Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 47 page
background image
LC88FC2F0B
www.onsemi.com
8
Pin Assignment
TQFP100,14x14 (Pb-Free and Halogen Free type)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
P41/INT7
P42
P43/SO1
P44/SI1/SB1
P45/SCK1
P46/PWM0A
P47/PWM0B
P27
P26/T5O
P25/T4O
P24/SM0DO
P23/SM0DA
P22/SM0CK
VDD2
VSS2
P21/INT5
P20/INT4
PD5
PD4
PD3
PD2
PD1
PD0
P17/U2TX
P16/U2RX
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
PB6/SM1DO
P70/AN8
P71/AN9
P72/AN10
P73/AN11
P74/AN12
P75/AN13
P76/AN14
P77/AN15
VSS4
VDD4
PA0/SO4
PA1/SI4/SB4
PA2SCK4
PA3/SCS4
PA4/SL0CK
PA5/SL0DA
PA6/SL0DO
PA7
PC2/FILT
P50/P5INT0
P51/P5INT1
P52/P5INT2
P53/P5INT3
P54/P5INT4
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Top view
LC88FC2F0B


同様の部品番号 - LC88FC2F0B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LC88FC2D0B ONSEMI-LC88FC2D0B Datasheet
453Kb / 47P
   16-bit Microcontroller 256K-byte Flash ROM / 24Kbyte RAM / 100-pin
March 2016 - Rev. 0
LC88FC2D0BUTJ-2H ONSEMI-LC88FC2D0BUTJ-2H Datasheet
453Kb / 47P
   16-bit Microcontroller 256K-byte Flash ROM / 24Kbyte RAM / 100-pin
March 2016 - Rev. 0
LC88FC2H0A ONSEMI-LC88FC2H0A Datasheet
433Kb / 48P
   16-bit Microcontroller
June, 2013 Ver.1.00
LC88FC2H0B ONSEMI-LC88FC2H0B Datasheet
421Kb / 47P
   16-bit Microcontroller
January 2015 - Rev. 1
More results

同様の説明 - LC88FC2F0B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LC88FC2D0B ONSEMI-LC88FC2D0B Datasheet
453Kb / 47P
   16-bit Microcontroller 256K-byte Flash ROM / 24Kbyte RAM / 100-pin
March 2016 - Rev. 0
LC88FC3H0A ONSEMI-LC88FC3H0A Datasheet
418Kb / 48P
   16-bit Microcontroller 512K-byte Flash ROM / 47.5K-byte RAM / 100-pin
January 2016 - Rev. 1
LC88FC3J0A ONSEMI-LC88FC3J0A Datasheet
418Kb / 48P
   16-bit Microcontroller 640K-byte Flash ROM / 47.5K-byte RAM / 100-pin
January 2016 - Rev. 1
logo
Sanyo Semicon Device
LC868016 SANYO-LC868016 Datasheet
689Kb / 28P
   8-Bit Single Chip Microcontroller with 16/12/08K-Byte ROM and 640-Byte RAM On Chip
LC868116 SANYO-LC868116 Datasheet
686Kb / 28P
   8-Bit Single Chip Microcontroller with 16/12/08K-Byte ROM and 640-Byte RAM On Chip
LC875CC8A SANYO-LC875CC8A Datasheet
238Kb / 29P
   ROM 128K/112K byte, RAM 4096 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC876D16A SANYO-LC876D16A Datasheet
141Kb / 19P
   ROM 16K/8K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC877G16A SANYO-LC877G16A Datasheet
100Kb / 17P
   CMOS IC 16K-byte ROM and 512-byte RAM 8-bit 1-chip Microcontroller
LC875J64C SANYO-LC875J64C Datasheet
148Kb / 23P
   ROM 64K/56K/48K byte, RAM 2048 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC875J96B SANYO-LC875J96B Datasheet
148Kb / 23P
   ROM 96K/80K/72K byte, RAM 4096 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com