データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1319 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SK1319
部品情報  Drain Current ?밒D= 8A@ TC=25C
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1319 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK1319 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK1319 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel Mosfet Transistor
2SK1319
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0; ID= 10mA
250
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=10 VGS; ID=1mA
2.0
4.0
V
RDS(on)
Drain-Source On-stage Resistance
VGS=10V; ID=4A
0.52
Ω
IGSS
Gate Source Leakage Current
VGS= ±20V;VDS= 0
±100
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=250V; VGS= 0
500
uA
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


同様の部品番号 - 2SK1319

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK1310 TOSHIBA-2SK1310 Datasheet
135Kb / 3P
   N CHANNEL MOS TYPE (RF POWER MOS FET for VHF TV BROADCAST TRANSMITTER)
2SK1310A TOSHIBA-2SK1310A Datasheet
132Kb / 3P
   TOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON N CHANNEL MOS TYPE
2SK1310A TOSHIBA-2SK1310A Datasheet
189Kb / 5P
   TRANSISTOR SILICON N CHANNEL MOS TYPE RF POWER MOS FET for VHF TV BROADCAST TRANSMITTER
2SK1310A TOSHIBA-2SK1310A_07 Datasheet
189Kb / 5P
   TRANSISTOR SILICON N CHANNEL MOS TYPE RF POWER MOS FET for VHF TV BROADCAST TRANSMITTER
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1313 HITACHI-2SK1313 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK1319

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1569 ISC-2SK1569 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK1451 ISC-2SK1451 Datasheet
69Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK1465 ISC-2SK1465 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK756 ISC-2SK756 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
8N80 ISC-8N80 Datasheet
154Kb / 2P
   Drain Current ?밒D= 8A@ TC=25C
2SK1320 ISC-2SK1320 Datasheet
65Kb / 2P
   Drain Current ?밒D= 8A@ TC=25C
2SK1330 ISC-2SK1330 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK934 ISC-2SK934 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK1448 ISC-2SK1448 Datasheet
68Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
2SK1462 ISC-2SK1462 Datasheet
68Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=8A@ TC=25C
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com