データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1461 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SK1461
部品情報  Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1461 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK1461 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK1461 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel Mosfet Transistor
2SK1461
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0; ID= 10mA
900
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=10V; ID=1mA
2.0
3.0
V
RDS(on)
Drain-Source On-stage Resistance
VGS=10V; ID=2A
2.8
3.6
Ω
IGSS
Gate Source Leakage Current
VGS= ±30V;VDS= 0
±100
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=900V; VGS= 0
1
mA
VSD
Diode Forward Voltage
IF=5A; VGS=0
1.8
V
tr
Rise time
VGS=10V;ID=2A;RL=50Ω
35
ns
ton
Turn-on time
50
ns
tf
Fall time
65
ns
toff
Turn-off time
265
ns
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


同様の部品番号 - 2SK1461

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SK1461 SANYO-2SK1461 Datasheet
97Kb / 3P
   Very High-Speed Switching Applications
More results

同様の説明 - 2SK1461

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1457 ISC-2SK1457 Datasheet
65Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK1613 ISC-2SK1613 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK1633 ISC-2SK1633 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D= 5A@ TC=25C
2SK1700 ISC-2SK1700 Datasheet
63Kb / 2P
   Drain Current ?밒D= 5A@ TC=25C
2SK632 ISC-2SK632 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK1322 ISC-2SK1322 Datasheet
65Kb / 2P
   Drain Current ?밒D= 5A@ TC=25C
2SK755 ISC-2SK755 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK845 ISC-2SK845 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK630 ISC-2SK630 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
2SK727 ISC-2SK727 Datasheet
57Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com