データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAS16W データシート(PDF) 4 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 BAS16W
部品情報  SWITCHING DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BAS16W データシート(HTML) 4 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  BAS16W Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BAS16W Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BAS16W Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BAS16W Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
www.cj-elec.com
4
B,Oct,2014
SOT-323 Tape and Reel


同様の部品番号 - BAS16W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
BAS16W PANJIT-BAS16W Datasheet
110Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Diotec Semiconductor
BAS16W DIOTEC-BAS16W Datasheet
191Kb / 2P
   SMD Small Signal Diodes
logo
Pan Jit International I...
BAS16W PANJIT-BAS16W Datasheet
37Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Goodwork Semiconductor ...
BAS16W GWSEMI-BAS16W Datasheet
554Kb / 3P
   Silico n Epitaxial Planar Switching Diode
logo
First Components Intern...
BAS16W FCI-BAS16W Datasheet
205Kb / 1P
   200mW Surface Mount Zener Diode SWITCHING DIODE Collector current 150 mA
More results

同様の説明 - BAS16W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com