データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2225-80-E データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK2225-80-E
部品情報  High Speed Power Switching
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK2225-80-E データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SK2225-80-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK2225-80-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2SK2225-80-E
R07DS1275EJ0100 Rev.1.00
Page 4 of 6
Jun 22, 2015
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
Gate Charge Qg (nC)
Dynamic Input Characteristics (Typical)
10000
1000
100
10
0
Ciss
Coss
Crss
VGS = 0
f = 1 MHz
Ta = 25
°C
10
20
30
40
50
1000
800
600
400
200
0
20
16
12
8
4
0
20
40
60
80
100
ID = 2.5 A
Ta = 25
°C
VGS
VDS
VDD = 600 V
400 V
250 V
VDD = 250 V
400 V
600 V
Source to Drain Voltage VSD (V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage (Typical)
5
4
3
2
1
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VGS = 0
Ta = 25
°C
Pulse Test


同様の部品番号 - 2SK2225-80-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2225-80-E RENESAS-2SK2225-80-E_16 Datasheet
359Kb / 7P
   1500V - 2A - MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK2225-80-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK579 HITACHI-2SK579 Datasheet
49Kb / 1P
   HIGH SPEED POWER SWITCHING
2SK2424 HITACHI-2SK2424 Datasheet
13Kb / 2P
   High speed power switching
2SK415 HITACHI-2SK415 Datasheet
56Kb / 1P
   HIGH SPEED POWER SWITCHING
2SK549 HITACHI-2SK549 Datasheet
46Kb / 1P
   HIGH SPEED POWER SWITCHING
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2115 ISC-2SK2115 Datasheet
60Kb / 2P
   High speed power switching
logo
Renesas Technology Corp
RJK4002DPD RENESAS-RJK4002DPD Datasheet
82Kb / 7P
   High Speed Power Switching
RJK6011DJE RENESAS-RJK6011DJE Datasheet
94Kb / 7P
   High Speed Power Switching
2SK3147L RENESAS-2SK3147L_15 Datasheet
246Kb / 8P
   High Speed Power Switching
RJK1590DP3-A0 RENESAS-RJK1590DP3-A0 Datasheet
246Kb / 8P
   High Speed Power Switching
logo
Hitachi Semiconductor
2SK429L HITACHI-2SK429L Datasheet
48Kb / 1P
   HIGH SPEED POWER SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com