データシートサーチシステム |
|
CS9210-VNG データシート(PDF) 6 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
CS9210-VNG データシート(HTML) 6 Page - National Semiconductor (TI) |
6 / 39 page www.national.com 6 Revision 3.2 Signal Definitions (Continued) Table 2-2. Pin Assignments - Sorted by Pin Number Pin No. Signal Name Type Drive (mA) 1VDD PWR -- 2 VSS GND -- 3 FP_HSYNC I -- 4GREEN1 I -- 5GREEN2 I -- 6GREEN3 I -- 7GREEN4 I -- 8GREEN5 I -- 9RED0 I -- 10 RED1 I -- 11 RED2 I -- 12 RED3 I -- 13 RED4 I -- 14 RED5 I -- 15 SCLK I -- 16 SDIN I -- 17 VDD PWR -- 18 VSS GND -- 19 VSS GND -- 20 DOTCLK I -- 21 SCS I -- 22 SDO O 6 23 MA_A9 O 4 24 MA_A8 O 4 25 MA_A7 O 4 26 MA_A6 O 4 27 MA_A5 O 4 28 MA_A4 O 4 29 MA_A3 O 4 30 MA_A2 O 4 31 MA_A1 O 4 32 MA_A0 O 4 33 MD_A15 I/O 4 34 MD_A14 I/O 4 35 MD_A13 I/O 4 36 VDD PWR -- 37 VDD PWR -- 38 VSS GND -- 39 MD_A12 I/O 4 40 MD_A11 I/O 4 41 MD_A10 I/O 4 42 MD_A9 I/O 4 43 MD_A8 I/O 4 44 MD_A7 I/O 4 45 MD_A6 I/O 4 46 MD_A5 I/O 4 47 MD_A4 I/O 4 48 MD_A3 I/O 4 49 MD_A2 I/O 4 50 MD_A1 I/O 4 51 MD_A0 I/O 4 52 UCASA# O 4 53 OEA# O 4 54 VSS GND -- 55 VDD PWR -- 56 LCASA# O 4 57 RASA# O 4 58 WEA# O 4 59 WEB# O 4 60 RASB# O 4 61 LCASB# O 4 62 UCASB# O 4 63 OEB# O 4 64 MD_B0 I/O 4 65 MD_B1 I/O 4 66 MD_B2 I/O 4 67 MD_B3 I/O 4 68 MD_B4 I/O 4 69 MD_B5 I/O 4 70 MD_B6 I/O 4 71 VSS GND -- 72 VDD PWR -- Pin No. Signal Name Type Drive (mA) 73 VDD PWR -- 74 MD_B7 I/O 4 75 MD_B8 I/O 4 76 MD_B9 I/O 4 77 MD_B10 I/O 4 78 MD_B11 I/O 4 79 MD_B12 I/O 4 80 MD_B13 I/O 4 81 MD_B14 I/O 4 82 MD_B15 I/O 4 83 MA_B0 O 4 84 MA_B1 O 4 85 MA_B2 O 4 86 MA_B3 O 4 87 MA_B4 O 4 88 MA_B5 O 4 89 VSS GND -- 90 VSS GND -- 91 VDD PWR -- 92 MA_B6 O 4 93 MA_B7 O 4 94 MA_B8 O 4 95 MA_B9 O 4 96 LD0 O 12 97 LD1 O 12 98 LD2 O 12 99 LD3 O 12 100 LD4 O 12 101 LD5 O 12 102 LD6 O 12 103 LD7 O 12 104 LD8 O 12 105 LD9 O 12 106 LD10 O 12 107 LD11 O 12 108 VDD PWR -- Pin No. Signal Name Type Drive (mA) 109 VSS GND -- 110 SHFCLK O 12 111 UD0 O 12 112 UD1 O 12 113 UD2 O 12 114 UD3 O 12 115 UD4 O 12 116 UD5 O 12 117 UD6 O 12 118 UD7 O 12 119 UD8 O 12 120 UD9 O 12 121 UD10 O 12 122 UD11 O 12 123 FLM O 12 124 TEST I -- 125 VDD PWR -- 126 VSS GND -- 127 LP O 12 128 VSS GND -- 129 FP_VCONEN O 12 130 FP_VDDEN O 12 131 DISPOFF# O 12 132 RESET# I -- 133 ENA_LCDIN I -- 134 ENA_VDDIN I -- 135 ENA_DISP I -- 136 BLUE0 I -- 137 BLUE1 I -- 138 BLUE2 I -- 139 BLUE3 I -- 140 BLUE4 I -- 141 BLUE5 I -- 142 GREEN0 I -- 143 FP_VSYNC I -- 144 VDD PWR -- Pin No. Signal Name Type Drive (mA) |
同様の部品番号 - CS9210-VNG |
|
同様の説明 - CS9210-VNG |