データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMF20A データシート(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

部品番号 SMF20A
部品情報  SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
ホームページ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SMF20A データシート(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SMF20A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SMF20A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor SMF20A Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SMF5.0 ... SMF220CA
SMF5.0 ... SMF220CA
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden
PPPM = 200 W
PM(AV) = 0.5 W
Tjmax = 150°C
VWM = 5.0 ... 220 V
VBR = 6.8 ... 260 V
Version 2016-05-27
SOD-123FL (~ SMF)
Dimensions - Maße [mm]
Type Code = VWM. Cathode mark
only at unidirectional types
Type Code = VWM. Kathoden-Markierung
nur bei unidirektionalen Typen
Typical Applications
Over-voltage protection
ESD protection
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Schutz gegen Überspannung
ESD-Schutz
Freilauf-Dioden
Standardausführung 1)
Features
Uni- and Bidirectional versions
Peak pulse power of 200 W
(10/1000 µs waveform)
Very fast response time
Low profile package
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Uni- und Bidirektionale Versionen
200 W Impuls-Verlustleistung
(10/1000 µs Strom-Impuls)
Sehr schnelle Ansprechzeit
Flache Bauform
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.02 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
For bidirectional types (suffix “CA”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (mit Suffix “CA”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
200 W 3)
Peak pulse power dissipation (8/20 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 8/20 µs)
TA = 25°C
PPPM
1000 W 3)
Steady state power dissipation
Verlustleistung im Dauerbetrieb
TA = 50°C
P
M(AV)
0.5 W 4)
Peak forward surge current, 60 Hz half sinewave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinushalbwelle)
TA = 25°C
IFSM
20 A 5)
Characteristics
Kennwerte
Max. instantaneous forward voltage
Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 20 A
VF
< 3.5 V 5)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction-ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung
RthA
< 180 K/W 4)
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
4
Mounted on P. C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
5
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
3.7±0.2
2.8±0.2
Type
Code
0.6
±0.25
Pb
RoHS


同様の部品番号 - SMF20A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SMF20A VISHAY-SMF20A Datasheet
92Kb / 6P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.5, 22-Sep-10
logo
RFE international
SMF20A RFE-SMF20A Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor
11-07-2022
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SMF20A YFWDIODE-SMF20A Datasheet
88Kb / 4P
   Surface mounttransient voltage suppressor power 400 watts
logo
Vishay Siliconix
SMF20A VISHAY-SMF20A Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
logo
Anova Technologies CO.,...
SMF20A ANOVA-SMF20A Datasheet
351Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

同様の説明 - SMF20A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
P4SMAJ5.0 DIOTEC-P4SMAJ5.0_16 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMBJ5.0 DIOTEC-P6SMBJ5.0_16 Datasheet
170Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMF14B DIOTEC-SMF14B Datasheet
184Kb / 2P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
3.0SMCJ5.0A DIOTEC-3.0SMCJ5.0A_1 Datasheet
163Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8_16 Datasheet
165Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P4SMA220 DIOTEC-P4SMA220_16 Datasheet
158Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_16 Datasheet
158Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL41-6.8 DIOTEC-TGL41-6.8_16 Datasheet
168Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_17 Datasheet
150Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
3.0SMCJ5.0A DIOTEC-3.0SMCJ5.0A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com