データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

20N15 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 20N15
部品情報  Fast Switching
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

20N15 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  20N15 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 20N15 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel MOSFET Transistor
20N15
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPE
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS= 0; ID=1mA
150
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS= VGS; ID=250µA
2.0
4.0
V
VSD
Diode Forward On-voltage
IS= 20A ;VGS= 0
2.1
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS= 10V; ID= 10A
0.13
Ω
IGSS
Gate-Body Leakage Current
VGS= ±20V;VDS= 0
±100
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=150V; VGS= 0
10
µA
Ciss
Input Capacitance
VDS=25V;
VGS=0V;
fT=1MHz
2000
pF
Crss
Reverse Transfer capacitance
200
Coss
Output Capacitance
700
tr
Rise Time
VGS=10V;
ID=10A;
VDD=25V;
RL=50Ω
300
ns
td(on)
Turn-on Delay Time
60
tf
Fall Time
250
td(off)
Turn-off Delay Time
220
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


同様の部品番号 - 20N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
20N15 UTC-20N15 Datasheet
187Kb / 4P
   20A, 150V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
HuaXinAn Electronics CO...
20N151K HUAXINAN-20N151K Datasheet
325Kb / 5P
   Metal Oxide Varistors Data Sheet
logo
VBsemi Electronics Co.,...
20N15AGH-HF VBSEMI-20N15AGH-HF Datasheet
1,002Kb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
logo
Unisonic Technologies
20N15G-TF1-T UTC-20N15G-TF1-T Datasheet
187Kb / 4P
   20A, 150V N-CHANNEL POWER MOSFET
20N15G-TF2-T UTC-20N15G-TF2-T Datasheet
187Kb / 4P
   20A, 150V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

同様の説明 - 20N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Powerex Power Semicondu...
T7SH0140 POWEREX-T7SH0140 Datasheet
1Mb / 4P
   Fast Switching
logo
Inchange Semiconductor ...
20N45 ISC-20N45 Datasheet
60Kb / 2P
   Fast Switching
22N10 ISC-22N10 Datasheet
66Kb / 2P
   Fast Switching
24N50 ISC-24N50 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
25N60 ISC-25N60 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching
30N12 ISC-30N12 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
40N10 ISC-40N10 Datasheet
68Kb / 2P
   Fast Switching
2N60 ISC-2N60 Datasheet
157Kb / 2P
   Fast Switching
3N45 ISC-3N45 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
3N90 ISC-3N90 Datasheet
68Kb / 2P
   Fast Switching
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com