データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2740 データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 2SK2740
部品情報  Switching (600V, 7A)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SK2740 データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  2SK2740 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SK2740 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SK2740 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SK2740 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SK2740 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
156
Transistors
2SK2740


同様の部品番号 - 2SK2740

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2741 TOSHIBA-2SK2741 Datasheet
288Kb / 5P
   N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK2742 TOSHIBA-2SK2742 Datasheet
282Kb / 5P
   N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK2744 TOSHIBA-2SK2744 Datasheet
140Kb / 2P
   N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK2744 TOSHIBA-2SK2744 Datasheet
137Kb / 3P
   Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2744 TOSHIBA-2SK2744 Datasheet
131Kb / 3P
   Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
More results

同様の説明 - 2SK2740

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
L4977A STMICROELECTRONICS-L4977A Datasheet
396Kb / 21P
   7A SWITCHING REGULATOR
June 2000
logo
Rohm
R6007ENJ ROHM-R6007ENJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
RK9410 ROHM-RK9410 Datasheet
43Kb / 4P
   Switching (30V, 7A)
R6007JNX ROHM-R6007JNX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
R6007JND3 ROHM-R6007JND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD7N60 AOSMD-AOD7N60 Datasheet
393Kb / 6P
   600V,7A N-Channel MOSFET
logo
Rohm
R6007KNJ ROHM-R6007KNJ Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
R6007ENX ROHM-R6007ENX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
R6007END3 ROHM-R6007END3 Datasheet
2Mb / 16P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
R6007RND3 ROHM-R6007RND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
20220425 - Rev.001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com