データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ACT11004PWG4 データシート(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 74ACT11004PWG4
部品情報  HEX INVERTER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74ACT11004PWG4 データシート(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments 74ACT11004PWG4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(9.3)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
20X (2)
20X (0.6)
18X (1.27)
(R
)
TYP
0.05
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X
1
10
11
20
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED


同様の部品番号 - 74ACT11004PWG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
74ACT11004PWG4 TI-74ACT11004PWG4 Datasheet
74Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
More results

同様の説明 - 74ACT11004PWG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com