データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD74HC221PWRE4 データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 CD74HC221PWRE4
部品情報  High-Speed CMOS Logic
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CD74HC221PWRE4 データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD74HC221PWRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
9
Typical Performance Curves
FIGURE 5. HC/HCT221 OUTPUT PULSE WIDTH vs
TEMPERATURE
FIGURE 6. HC/HCT221 K FACTOR vs SUPPLY VOLTAGE
FIGURE 7. HC221 OUTPUT PULSE WIDTH vs CX
FIGURE 8. HC/HCT221 OUTPUT PULSE WIDTH vs CX
685
680
675
670
665
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TA, AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
CX = 1µF
RX = 10K
VCC = 5V
0.9
0.8
0.7
0.6
02468
10
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
RX = 10K
TA = 25
oC
HCT
106
105
104
103
102
10
1
0.1
10
102
103
104
105
106
107
108
CX, TIMING CAPACITANCE (pF)
RX = 100K
RX = 50K
RX = 10K
RX = 2K
VCC = 2V
106
105
104
103
102
10
1
0.1
10
102
103
104
105
106
107
108
CX, TIMING CAPACITANCE (pF)
VCC = 4.5V
RX = 100K
RX = 50K
RX = 10K
RX = 2K
CD54HC221, CD74HC221, CD74HCT221


同様の部品番号 - CD74HC221PWRE4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
CD74HC221PWRE4 TI-CD74HC221PWRE4 Datasheet
450Kb / 22P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Dual Monostable Multivibrator with Reset
CD74HC221PWRE4 TI-CD74HC221PWRE4 Datasheet
665Kb / 21P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Dual Monostable Multivibrator with Reset
More results

同様の説明 - CD74HC221PWRE4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
CD74HC190E TI-CD74HC190E Datasheet
292Kb / 10P
[Old version datasheet]   HIGH SPEED CMOS LOGIC
logo
Silicon Supplies
54HC595 SS-54HC595_V01 Datasheet
1Mb / 9P
   High Speed CMOS Logic
Rev 1.2 22/12/21
54HC08 SS-54HC08_19 Datasheet
589Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
54HC20 SS-54HC20 Datasheet
587Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
74HC08 SS-74HC08_19 Datasheet
589Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
74HC32 SS-74HC32_19 Datasheet
757Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
74HC05 SS-74HC05 Datasheet
754Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
54HC00 SS-54HC00 Datasheet
372Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
54HC02 SS-54HC02 Datasheet
803Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
54HC04 SS-54HC04 Datasheet
382Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
74HC00 SS-74HC00 Datasheet
370Kb / 5P
   High Speed CMOS Logic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com