データシートサーチシステム |
|
SS1350LUA データシート(PDF) 6 Page - SEC Electronics Inc. |
|
SS1350LUA データシート(HTML) 6 Page - SEC Electronics Inc. |
6 / 6 page SS1350 Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity 6 V310 Nov 1, 2013 Package SO, 3-Pin SOT-23: Ordering Information Part No. Pb-free Temperature Code Package Code Packing SS1350ESOT YES -40°C to 85°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/reel SS1350EUA YES -40°C to 85°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/bag SS1350KSOT YES -40°C to 125°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/reel SS1350KUA YES -40°C to 125°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/bag SS1350LSOT YES -40°C to 150°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/reel SS1350LUA YES -40°C to 150°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/bag 2.70 3.10 1.00 1.30 0.70 0.90 0.00 0.10 0.35 0.50 0.10 0.25 0.20 Min 2.60 3.00 1.50 1.80 1.70 2.10 3 2 1 Top Side Vie End Notes 1). PINOUT: Pin 1 VDD Pin 2 Output Pin 3 GND 2). All dimensions are in millimeters; |
同様の部品番号 - SS1350LUA |
|
同様の説明 - SS1350LUA |