データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SN74ACT534PW データシート(PDF) 21 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号. SN74ACT534PW
部品情報  OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
ダウンロード  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo 

SN74ACT534PW Datasheet(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 27 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(9.3)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
20X (2)
20X (0.6)
18X (1.27)
(R
)
TYP
0.05
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X
1
10
11
20
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn