データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN74CBT3345PWLE データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

部品番号 SN74CBT3345PWLE
部品情報  8-BIT FET BUS SWITCH
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74CBT3345PWLE データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74CBT3345PWLE Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS006C – FEBRUARY 1996 – REVISED AUGUST 2000
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DGV (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
24 PINS SHOWN
14
3,70
3,50
4,90
5,10
20
DIM
PINS **
4073251/E 08/00
1,20 MAX
Seating Plane
0,05
0,15
0,25
0,50
0,75
0,23
0,13
112
24
13
4,30
4,50
0,16 NOM
Gage Plane
A
7,90
7,70
38
24
16
4,90
5,10
3,70
3,50
A MAX
A MIN
6,60
6,20
11,20
11,40
56
9,60
9,80
48
0,08
M
0,07
0,40
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
14/16/20/56 Pins – MO-194


同様の部品番号 - SN74CBT3345PWLE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74CBT3345PW TI-SN74CBT3345PW Datasheet
51Kb / 4P
[Old version datasheet]   8-BIT FET BUS SWITCH
More results

同様の説明 - SN74CBT3345PWLE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74CBT3345 TI-SN74CBT3345 Datasheet
51Kb / 4P
[Old version datasheet]   8-BIT FET BUS SWITCH
SN74CB3T3245 TI1-SN74CB3T3245_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   8-Bit FET Bus Switch
logo
Renesas Technology Corp
HD74CBT3345 RENESAS-HD74CBT3345 Datasheet
213Kb / 11P
   8-bit FET Bus Switch
logo
Texas Instruments
SN74CBT3384A TI-SN74CBT3384A_07 Datasheet
522Kb / 15P
[Old version datasheet]   10-BIT FET BUS SWITCH
SN74CBT16245-Q1 TI1-SN74CBT16245-Q1 Datasheet
127Kb / 7P
[Old version datasheet]   16-BIT FET BUS SWITCH
SN74CBT16211A TI-SN74CBT16211A_07 Datasheet
452Kb / 14P
[Old version datasheet]   24-BIT FET BUS SWITCH
SN74CBT16210 TI-SN74CBT16210 Datasheet
66Kb / 4P
[Old version datasheet]   20-BIT FET BUS SWITCH
SN74CBT3861 TI-SN74CBT3861 Datasheet
258Kb / 10P
[Old version datasheet]   10-BIT FET BUS SWITCH
SN74CBT3384A TI-SN74CBT3384A_06 Datasheet
296Kb / 12P
[Old version datasheet]   10-BIT FET BUS SWITCH
SN74CBT32245 TI-SN74CBT32245 Datasheet
260Kb / 8P
[Old version datasheet]   32-BIT FET BUS SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com