データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI9410BDY-T1 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI9410BDY-T1
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9410BDY-T1 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI9410BDY-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9410BDY-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9410BDY-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9410BDY-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9410BDY-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si9410BDY
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72269
S-31409—Rev. A, 07-Jul-03
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
200
400
600
800
1000
1200
0
5
10
15
20
25
30
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0
5
10
15
20
25
30
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 15 V
ID = 8.1 A
ID - Drain Current (A)
VGS = 10 V
ID = 8.1 A
VGS = 10 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg - Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ - Junction Temperature (_C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
2468
10
TJ = 25_C
ID = 8.1 A
30
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
TJ = 150_C


同様の部品番号 - SI9410BDY-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI9410BDY-T1-E3 VBSEMI-SI9410BDY-T1-E3 Datasheet
1,007Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI9410BDY-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com