データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ24N データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ24N
部品情報  HEXFET POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ24N データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLZ24N Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRLZ24N
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 175°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
J
0.1
1
10
100
2
3456789
10
T = 25°C
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
T = 175°C
J
A
V
= 15V
20µs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180
J
T , Junction Temperature (°C)
V
= 10V
GS
A
I
= 18A
D


同様の部品番号 - IRLZ24N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLZ24N ISC-IRLZ24N Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLZ24NL IRF-IRLZ24NL Datasheet
180Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NL IRF-IRLZ24NL Datasheet
202Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRLZ24NLPBF IRF-IRLZ24NLPBF Datasheet
301Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NPBF IRF-IRLZ24NPBF Datasheet
771Kb / 9P
   Logic-Level Gate Drive, Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRLZ24N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com