データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDEP149NP-3R0MC データシート(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

部品番号 CDEP149NP-3R0MC
部品情報  SMD Power Inductor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDEP149NP-3R0MC データシート(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  CDEP149NP-3R0MC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDEP149NP-3R0MC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDEP149NP-3R0MC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Page 2 of 3
Revised: 10-Dec-13
SMD
SMD
SMD
SMD Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
CDEP149
Electrical Characteristics - 1
Electrical Characteristics - 2
28.0
20.0
2.3(1.9)
1.8
μH±20%
1R8M
CDEP149NP-1R8MC-H
30.0
26.0
1.6(1.3)
1.0
μH±20%
1R0M
CDEP149NP-1R0MC-H
35.0
32.0
1.1(0.9)
0.45
μH±30%
0R4N
CDEP149NP-0R4NC-H
TEMPERATURE
RISE CURRENT
( A )
※3
SATURATION
CURRENT ( A )
(at 20
℃) ※2
D.C.R. (m
Ω)
[MAX] (Typ.)
(at 20
℃)
INDUCTANCE
[WITHIN] ※1
STAMP
PART NO.
28.0
12.4
2.3(1.9)
3.0
μH±20%
3R0M
CDEP149NP-3R0MC
30.0
16.8
1.6(1.3)
1.7
μH±20%
1R7M
CDEP149NP-1R7MC
35.0
24.0
1.1(0.9)
0.75
μH±30%
0R7N
CDEP149NP-0R7NC
TEMPERATURE
RISE CURRENT
( A )
※3
SATURATION
CURRENT ( A )
(at 20
℃) ※2
D.C.R. (m
Ω)
[MAX] (Typ.)
(at 20
℃)
INDUCTANCE
[WITHIN] ※1
STAMP
PART NO.
※1. Measuring condition: at 100kHz.
※2. Saturation current:The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% (while the
inductance tolerance is
±30%) or 75% (while the inductance tolerance is±20%) of it’s nominal.
※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is △t=40℃(Ta=20℃).
Electrical Characteristics


同様の部品番号 - CDEP149NP-3R0MC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDEP149 SUMIDA-CDEP149 Datasheet
111Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDEP149 SUMIDA-CDEP149 Datasheet
162Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDEP149-0R4MB SUMIDA-CDEP149-0R4MB Datasheet
111Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDEP149-0R4MB-H SUMIDA-CDEP149-0R4MB-H Datasheet
111Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDEP149-0R4MC SUMIDA-CDEP149-0R4MC Datasheet
111Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results

同様の説明 - CDEP149NP-3R0MC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDH5D16 SUMIDA-CDH5D16 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Power Inductor SMD Power Inductor
logo
Allied Components Inter...
PCSE15Q8 ALLIED-PCSE15Q8 Datasheet
926Kb / 1P
   SMD Power Inductor
logo
Sumida Corporation
CDRH127HP SUMIDA-CDRH127HP Datasheet
338Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH125L125 SUMIDA-CDRH125L125_14 Datasheet
264Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH30D14R SUMIDA-CDRH30D14R_14 Datasheet
206Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDRH4D18 SUMIDA-CDRH4D18_14 Datasheet
272Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH4D16FB SUMIDA-CDRH4D16FB_14 Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14_14 Datasheet
171Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH2D11HP SUMIDA-CDRH2D11HP_14 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Power Inductor
CDRH2D09C SUMIDA-CDRH2D09C_14 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDR10D48MN SUMIDA-CDR10D48MN_13 Datasheet
156Kb / 5P
   SMD Power Inductor
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com