データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDEP134NP-0R3NC-H データシート(PDF) 3 Page - Sumida Corporation

部品番号 CDEP134NP-0R3NC-H
部品情報  SMD Power Inductor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDEP134NP-0R3NC-H データシート(HTML) 3 Page - Sumida Corporation

  CDEP134NP-0R3NC-H Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDEP134NP-0R3NC-H Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDEP134NP-0R3NC-H Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDEP134NP-0R3NC-H Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Page 3 of 4
Revised: 10-Dec-13
SMD
SMD
SMD
SMD Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
CDEP134
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
0
4
8
12 16 20 24
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
0
8
16
24
32
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
8
16
24
32
40
0
10
20
30
40
50
60
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
0
2
4
6
8
10 12
0
10
20
30
40
50
60
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
0
2
4
6
8
10 12
0
10
20
30
40
50
60
0
1
2
3
4
5
6
0
3
6
9
12
15
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.6
0
3
6
9
12 15 18
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
4
8
12
16
20
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
0
4
8
12 16 20 24
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
8
16
24
32
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
8
16
24
32
40
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
8
16 24 32 40 48
0
10
20
30
40
50
60
Saturation Current & Temperature Rise Graph
1. CDEP134NP-0R4NC
△T (℃)
L (
μH)
2. CDEP134NP-0R9MC
△T (℃)
L (
μH)
3. CDEP134NP-1R6MC
L (
μH)
DC (A)
5. CDEP134NP-3R6MC
△T (℃)
L (
μH)
6. CDEP134NP-4R8MC
DC (A)
7. CDEP134NP-6R4MC
△T (℃)
L (
μH)
8. CDEP134NP-8R0MC
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
9. CDEP134NP-0R3NC-H
DC (A)
4. CDEP134NP-2R5MC
△T (℃)
DC (A)
DC (A)
10. CDEP134NP-0R6NC-H
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
11. CDEP134NP-1R2MC-H
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
DC (A)
DC (A)
DC (A)
△T (℃)
L (
μH)
△T (℃)
L (
μH)
△T (℃)
L (
μH)
L (20
℃)
△T
L (100
℃)
12. CDEP134NP-1R8MC-H
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)


同様の部品番号 - CDEP134NP-0R3NC-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDEP134NP-0R3N SUMIDA-CDEP134NP-0R3N Datasheet
181Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
More results

同様の説明 - CDEP134NP-0R3NC-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDH5D16 SUMIDA-CDH5D16 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Power Inductor SMD Power Inductor
logo
Allied Components Inter...
PCSE15Q8 ALLIED-PCSE15Q8 Datasheet
926Kb / 1P
   SMD Power Inductor
logo
Sumida Corporation
CDRH127HP SUMIDA-CDRH127HP Datasheet
338Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH125L125 SUMIDA-CDRH125L125_14 Datasheet
264Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH30D14R SUMIDA-CDRH30D14R_14 Datasheet
206Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDRH4D18 SUMIDA-CDRH4D18_14 Datasheet
272Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH4D16FB SUMIDA-CDRH4D16FB_14 Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14_14 Datasheet
171Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH2D11HP SUMIDA-CDRH2D11HP_14 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Power Inductor
CDRH2D09C SUMIDA-CDRH2D09C_14 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDR10D48MN SUMIDA-CDR10D48MN_13 Datasheet
156Kb / 5P
   SMD Power Inductor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com