データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMZJ3795B データシート(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

部品番号 SMZJ3795B
部品情報  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMZJ3795B データシート(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMZJ3795B Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMZJ3795B Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
IZT
ZZT at IZT
ZZK at IZK
CURRENT
CURRENT
Z at IZT
IR at VR
IZM
(Ohms)
(Ohms)
(mA)
(µA)
(Volts)
(mA)
SMZJ3791B
SMZJ3792B
SMZJ3793B
SMZJ3794B
SMZJ3795B
SMZJ3796B
SMZJ3797B
SMZJ3798B
SMZJ3799B
SMZJ3800B
SMZJ3801B
SMZJ3802B
SMZJ3803B
SMZJ3804B
SMZJ3805B
SMZJ3806B
SMZJ3807B
SMZJ3808B
SMZJ3809B
SMZJ3789B
SMZJ3790B
V
PART NUMBER
NOMINAL
TEST
MAX. ZENER
MAX. REVERSE
MAX.
ZENER
CURRENT
IMPEDANCE
LEAKAGE
ZENER
VOLTAGE
(Volts)
(mA)
10.0
11.0
12.0
13.0
15.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0
39.0
43.0
47.0
51.0
56.0
62.0
68.0
37.5
5.0
1000
0.25
50.0
7.6
125
34.1
6.0
650
0.25
10.0
8.4
115
31.2
7.0
550
0.25
5.0
9.1
105
28.8
7.5
550
0.25
5.0
9.9
98
25.0
9.0
600
0.25
5.0
11.4
85
23.4
10.0
600
0.25
5.0
12.2
80
20.8
12.0
650
0.25
5.0
13.7
70
18.7
14.0
650
0.25
5.0
15.2
62
17.0
17.5
650
0.25
5.0
16.7
56
15.6
19.0
700
0.25
5.0
18.2
51
13.9
23.0
700
0.25
5.0
20.6
46
12.5
26.0
750
0.25
5.0
22.8
41
11.4
33.0
800
0.25
5.0
25.1
38
10.4
38.0
850
0.25
5.0
27.4
35
9.6
45.0
900
0.25
5.0
29.7
31
8.7
53.0
950
0.25
5.0
32.7
28
8.0
67.0
1000
0.25
5.0
35.8
26
7.3
70.0
1100
0.25
5.0
38.8
24
6.7
86.0
1300
0.25
5.0
42.6
22
6.0
100.0
1500
0.25
5.0
47.1
20
5.5
120.0
1700
0.25
5.0
51.7
18
www.sunmate.tw
2 of 2


同様の部品番号 - SMZJ3795B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
SMZJ3795B GE-SMZJ3795B Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Vishay Siliconix
SMZJ3795B VISHAY-SMZJ3795B Datasheet
28Kb / 2P
   Surface Mount Zener Diodes
01-Aug-02
SMZJ3795B VISHAY-SMZJ3795B Datasheet
104Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 22-Oct-08
SMZJ3795B VISHAY-SMZJ3795B Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMZJ3795B VISHAY-SMZJ3795B Datasheet
106Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
More results

同様の説明 - SMZJ3795B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com