データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAZ33 データシート(PDF) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

部品番号 SMAZ33
部品情報  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAZ33 データシート(HTML) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMAZ33 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAZ33 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAZ33 Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMAZ1400
SMAZ1380
SMAZ1330
SMAZ1300
SMAZ1270
SMAZ1250
SMAZ1240
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified
Nominal Zener
Maximum Zener
Maximum Reverse
Maximum DC
Voltage
Impedance
Leakage Current
Zener Current
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR @ VR
IZM
(V)
(mA)
(
Ω)
(
Ω)
(mA)
(
µA)
(V)
(mA)
240
0.93
1800
8500
0.25
5.0
182.4
3.8
250
0.90
2000
9000
0.25
5.0
190
3.6
270
0.82
2100
9000
0.25
5.0
205
3.3
300
0.75
2300
9500
0.25
5.0
228
3.0
330
0.70
2500
9500
0.25
5.0
250
2.8
380
0.60
2700
9500
0.25
5.0
288
2.4
400
0.55
2800
9500
0.25
5.0
304
2.3
TYPE
3 of 3
www.sunmate.tw


同様の部品番号 - SMAZ33

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
SMAZ33 DIODES-SMAZ33 Datasheet
60Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18015 Rev. 9 - 2
SMAZ33 DIODES-SMAZ33 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
SMAZ33 DIODES-SMAZ33 Datasheet
369Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Vishay Siliconix
SMAZ33 VISHAY-SMAZ33 Datasheet
171Kb / 3P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev.B
logo
Diodes Incorporated
SMAZ33 DIODES-SMAZ33 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results

同様の説明 - SMAZ33

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com