データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD8870 データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD8870
部品情報  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8870 データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8870 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8870 / FDU8870 Rev. C
SABER Electrical Model
rev July 2003
template FDD8870 n2,n1,n3 =m_temp
electrical n2,n1,n3
number m_temp=25
{
var i iscl
dp..model dbodymod = (isl=1.3e-11,ikf=10,nl=1.01,rs=1.8e-3,trs1=8e-4,trs2=2e-7,cjo=2e-9,m=0.57,tt=1e-10,xti=0.9)
dp..model dbreakmod = (rs=8e-2,trs1=1e-3,trs2=-8.9e-6)
dp..model dplcapmod = (cjo=1.6e-9,isl=10e-30,nl=10,m=0.38)
m..model mmedmod = (type=_n,vto=1.76,kp=10,is=1e-30, tox=1)
m..model mstrongmod = (type=_n,vto=2.2,kp=650,is=1e-30, tox=1)
m..model mweakmod = (type=_n,vto=1.47,kp=0.05,is=1e-30, tox=1,rs=0.1)
sw_vcsp..model s1amod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-4,voff=-3)
sw_vcsp..model s1bmod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-3,voff=-4)
sw_vcsp..model s2amod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-2,voff=-0.5)
sw_vcsp..model s2bmod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-0.5,voff=-2)
c.ca n12 n8 = 4.2e-9
c.cb n15 n14 = 4.2e-9
c.cin n6 n8 = 4.7e-9
dp.dbody n7 n5 = model=dbodymod
dp.dbreak n5 n11 = model=dbreakmod
dp.dplcap n10 n5 = model=dplcapmod
spe.ebreak n11 n7 n17 n18 = 32.7
spe.eds n14 n8 n5 n8 = 1
spe.egs n13 n8 n6 n8 = 1
spe.esg n6 n10 n6 n8 = 1
spe.evthres n6 n21 n19 n8 = 1
spe.evtemp n20 n6 n18 n22 = 1
i.it n8 n17 = 1
l.lgate n1 n9 = 5e-9
l.ldrain n2 n5 = 1.0e-9
l.lsource n3 n7 = 2e-9
res.rlgate n1 n9 = 50
res.rldrain n2 n5 = 10
res.rlsource n3 n7 = 20
m.mmed n16 n6 n8 n8 = model=mmedmod, l=1u, w=1u, temp=m_temp
m.mstrong n16 n6 n8 n8 = model=mstrongmod, l=1u, w=1u, temp=m_temp
m.mweak n16 n21 n8 n8 = model=mweakmod, l=1u, w=1u, temp=m_temp
res.rbreak n17 n18 = 1, tc1=8.3e-4,tc2=-4e-7
res.rdrain n50 n16 = 1.57e-3, tc1=2e-4,tc2=8e-6
res.rgate n9 n20 = 2.1
res.rslc1 n5 n51 = 1e-6, tc1=9e-4,tc2=1e-6
res.rslc2 n5 n50 = 1e3
res.rsource n8 n7 = 1.2e-3, tc1=8e-3,tc2=1e-6
res.rvthres n22 n8 = 1, tc1=-2e-3,tc2=-9.5e-6
res.rvtemp n18 n19 = 1, tc1=-2.6e-3,tc2=2e-7
sw_vcsp.s1a n6 n12 n13 n8 = model=s1amod
sw_vcsp.s1b n13 n12 n13 n8 = model=s1bmod
sw_vcsp.s2a n6 n15 n14 n13 = model=s2amod
sw_vcsp.s2b n13 n15 n14 n13 = model=s2bmod
v.vbat n22 n19 = dc=1
equations {
i (n51->n50) +=iscl
iscl: v(n51,n50) = ((v(n5,n51)/(1e-9+abs(v(n5,n51))))*((abs(v(n5,n51)*1e6/500))** 10))
}
}
18
22
+
-
6
8
+
-
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ISCL
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6


同様の部品番号 - FDD8870

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8870 FAIRCHILD-FDD8870 Datasheet
491Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8870 ISC-FDD8870 Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8870 UMW-FDD8870 Datasheet
389Kb / 8P
   30V N-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD8870-F085 ONSEMI-FDD8870-F085 Datasheet
511Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8870 FAIRCHILD-FDD8870_08 Datasheet
491Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

同様の説明 - FDD8870

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD86369 ONSEMI-FDD86369 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com