データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4148WS データシート(PDF) 3 Page - Bruckewell Technology LTD

部品番号 1N4148WS
部品情報  FAST SWITHING DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

1N4148WS データシート(HTML) 3 Page - Bruckewell Technology LTD

  1N4148WS Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD 1N4148WS Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD 1N4148WS Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD 1N4148WS Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1N4148WS
FAST SWITHING DIODES
Publication Order Number: [1N4148WS]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
■RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4148WS


同様の部品番号 - 1N4148WS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
1N4148WS PANJIT-1N4148WS Datasheet
127Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Dongguan City Niuhang E...
1N4148WS NIUHANG-1N4148WS Datasheet
251Kb / 3P
   SWITCHING RECTIFIERS
logo
Sangdest Microelectroni...
1N4148WS SMC-1N4148WS Datasheet
130Kb / 3P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Vishay Siliconix
1N4148WS VISHAY-1N4148WS Datasheet
142Kb / 6P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.7, 14-Sep-07
logo
RFE international
1N4148WS RFE-1N4148WS Datasheet
1Mb / 3P
   High Speed Switching Diodes
16-12-2021
More results

同様の説明 - 1N4148WS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
BAV16W_1N4148W BWTECH-BAV16W_1N4148W Datasheet
302Kb / 4P
   FAST SWITHING DIODES
logo
Shanghai Shunye Electro...
BAV16W SHUNYE-BAV16W_17 Datasheet
754Kb / 2P
   FAST SWITHING DIODES
logo
Microdiode Electronics ...
1N4148W CHENDA-1N4148W_V01 Datasheet
877Kb / 3P
   FAST SWITHING DIODES
logo
Shanghai Shunye Electro...
BAV16W SY-BAV16W Datasheet
735Kb / 2P
   FAST SWITHING DIODES
BAV16W SHUNYE-BAV16W Datasheet
735Kb / 2P
   FAST SWITHING DIODES
logo
Microdiode Electronics ...
1N4148W CHENDA-1N4148W Datasheet
529Kb / 2P
   FAST SWITHING DIODES
BAV16W CHENDA-BAV16W Datasheet
596Kb / 2P
   FAST SWITHING DIODES
logo
SHIKUES Electronics
BAS70WS SKTECHNOLGY-BAS70WS Datasheet
1Mb / 3P
   Low-Turn-on Volatage, Fast Swithing
BAS70W SKTECHNOLGY-BAS70W Datasheet
1Mb / 2P
   Low Turn-on Voltage, Fast Swithing
SK75N06 SKTECHNOLGY-SK75N06 Datasheet
1Mb / 2P
   75A, 60V N-Channel Fast Swithing MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com