データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC848C データシート(PDF) 7 Page - Formosa MS

部品番号 BC848C
部品情報  SMD NPN Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

BC848C データシート(HTML) 7 Page - Formosa MS

  BC848C Datasheet HTML 1Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 2Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 3Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 4Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 5Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 6Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 7Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 8Page - Formosa MS BC848C Datasheet HTML 9Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Packing information
Page 7
P0
P1
E
B
d
F
W
P
A
D
D1
D2
W1
C
T
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
Item
Tolerance
SOT-23
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
7" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Sprocket hole pitch
Embossment center
Reel width
Overall tape thickness
Tape width
P0
P1
E
B
C
d
F
T
W
P
A
D
D
D1
D1
D2
W1
Symbol
0.1
0.1
0.1
min
min
0.5
0.1
0.3
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.0
unit:mm
1.50
-
178.00
-
55.00
13.00
1.75
3.50
4.00
4.00
2.00
0.23
8.00
12.0
Note:Devices are packed in accor dance with EIA standar RS-481-A and specifications listed above.
3.15
2.77
1.22
BC846A/B-BC847A/B/C
BC849B/C-BC850B/C
BC848A/B/C-
DS-231154
2009/08/10
2011/07/21
C
9
SMD NPN Transistor


同様の部品番号 - BC848C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
BC848C YFWDIODE-BC848C Datasheet
704Kb / 4P
   NPN Transistors
logo
Transys Electronics
BC848C TRSYS-BC848C Datasheet
371Kb / 3P
   NPN SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
logo
Pan Jit International I...
BC848C PANJIT-BC848C Datasheet
504Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
Guangdong Kexin Industr...
BC848C KEXIN-BC848C Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BC848C JINGHENG-BC848C Datasheet
1Mb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
More results

同様の説明 - BC848C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3904W FORMOSA-FMBT3904W Datasheet
884Kb / 11P
   SMD NPN Transistor
FMBT3904 FORMOSA-FMBT3904_17 Datasheet
461Kb / 11P
   SMD NPN Transistor
FMBT2222AW FORMOSA-FMBT2222AW Datasheet
91Kb / 10P
   SMD NPN Transistor
FMBT2222A FORMOSA-FMBT2222A Datasheet
434Kb / 9P
   SMD NPN Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBT2222A TAITRON-MMBT2222A Datasheet
224Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (NPN)
logo
Formosa MS
FMBT3946DW FORMOSA-FMBT3946DW Datasheet
1Mb / 14P
   Dual NPN PNP SMD Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA05 TAITRON-MMBTA05 Datasheet
203Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (NPN)
BC846A TAITRON-BC846A Datasheet
164Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (NPN)
MMBT3904 TAITRON-MMBT3904 Datasheet
205Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (NPN)
MMBT4401 TAITRON-MMBT4401 Datasheet
225Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (NPN)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com