データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMBT3906W データシート(PDF) 7 Page - Formosa MS

部品番号 FMBT3906W
部品情報  SMD PNP Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT3906W データシート(HTML) 7 Page - Formosa MS

Back Button FMBT3906W Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 9Page - Formosa MS FMBT3906W Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Suggested solder pad layout
Page 7
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Pinning information
PinB
Base
PinC
Collector
PinE
Emitter
Pin
Simplified outline
Symbol
Marking
Type number
Marking code
FMBT3906W
2A
B
C
E
E
C
B
Formosa MS
FMBT3906W
SOT-323
Dimensions in inches and (millimeters)
0.031(0.80)
0.075(1.90)
0.063(1.6)
0.025(0.65)
0.025(0.65)
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-231132
2009/08/10
2010/03/10
B
10
SMD PNP Transistor


同様の部品番号 - FMBT3906W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
First Components Intern...
FMBT3906 FCI-FMBT3906 Datasheet
61Kb / 2P
   PNP General Purpose Transistor Collector - Emitter Voltage VCEO -40
logo
Formosa MS
FMBT3906DW1 FORMOSA-FMBT3906DW1 Datasheet
141Kb / 10P
   Dual PNP Epitaxial Planar Transistor
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_11 Datasheet
729Kb / 10P
   200mA Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_17 Datasheet
435Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
More results

同様の説明 - FMBT3906W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_17 Datasheet
435Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
FMBT2907AW FORMOSA-FMBT2907AW Datasheet
71Kb / 9P
   PNP SMD Transistor
FMBT4403 FORMOSA-FMBT4403_17 Datasheet
232Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA92 TAITRON-MMBTA92 Datasheet
162Kb / 3P
   SMD High Voltage Transistor (PNP)
BC856A TAITRON-BC856A Datasheet
165Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT2907A TAITRON-MMBT2907A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT3906 TAITRON-MMBT3906 Datasheet
234Kb / 4P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Formosa MS
FMBT3946DW FORMOSA-FMBT3946DW Datasheet
1Mb / 14P
   Dual NPN PNP SMD Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA55 TAITRON-MMBTA55 Datasheet
202Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com