データシートサーチシステム |
|
LS38G2T データシート(PDF) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. |
|
LS38G2T データシート(HTML) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. |
|
1 / 1 page (Top view) 推奨はんだ付けパターン Recommendable soldering pattern (Top view) 回路図 Circuit drawing 上面押しモールドタイプ Top-press mold type LS38 Series ● 電気的・ 機械的特性 Electrical and Mechanical Characteristics ● 外形寸法図 Outline drawing 1.小型・薄型、高フィーリング Compact and thin, high sensitivity 2.防塵・防水構造 Dust- and waterproof mechanism ・カーオーディオ機器 Car audio devices ・各種AV機器 Various AV devices ・キーレスエントリー Keyless entry device ● 製品コード Product code スイッチ高さ Thickness G:1.5mm H:2.1mm J:2.5mm 1:0.90N 2:1.76N 3:2.35N 5:4.20N 操作荷重 Operating force T:テーピング Tape and reel 無記入:バルク No coded: Bulk packing 納入形態 Packing mode S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 3.3 2.5 2.1 0.6 0.6 2.1 0.9 0.9 3.9 レジスト Resist 電極パターン Terminal pattern 2.1 1.5 J Type H Type G Type φ1.7 作動力 Operating force 接続抵抗 Contact resistance 絶縁抵抗 Insulation resistance 耐電圧 Withstanding voltage バウンス Bounce ストローク Stroke 動作寿命 Operating life(times) 最大定格 Maximum rating スイッチ作動力 Switch operating force 5万回以上 50,000 or more 10万回以上 100,000 or more 10万回以上 100,000 or more 20万回以上 200,000 or more DC12V 20mA 100mΩ以下 100mΩ or less 100MΩ以上 100MΩ or more AC250V 1分間 AC250V for one minute 20ms以下 20ms or less 0.15mm 0.11mm Item (Ta 25℃) 1.76N 0.90N 2.35N 4.20N 1.76±0.49N 0.90±0.40N 2.35±0.59N 4.20±0.70N 単位 Unit : mm 特徴 Features 用途 Application LS 38 - 包装数量:J/H 3,000個×2リール(φ330mm)Loaded quantity:J/H 3,000 pcs.×2 reels(φ330mm) G 4,000個×2リール(φ330mm) G 4,000 pcs.×2 reels(φ330mm) TACTILE SWITCH共通番号 Common for TACTILE SWITCHes シリーズ名 Series ●LS38 Seriesを車載製品に使用する場合には、当社までご連絡願います。 Please contact us when using LS38 Series installing on the vehicle-mounted products. |
同様の部品番号 - LS38G2T |
|
同様の説明 - LS38G2T |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |