データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C6V8 データシート(PDF) 4 Page - Diode Semiconductor Korea

部品番号 BZX55C6V8
部品情報  Silicon planar power zener diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DSK [Diode Semiconductor Korea]
ホームページ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

BZX55C6V8 データシート(HTML) 4 Page - Diode Semiconductor Korea

  BZX55C6V8 Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea BZX55C6V8 Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea BZX55C6V8 Datasheet HTML 3Page - Diode Semiconductor Korea BZX55C6V8 Datasheet HTML 4Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
FIG.2 -- BREAKDOWN CHARACTERISTICS
BZX55---SERIES
FIG.3 -- ADMISSIBLE POWER DISSIPATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE
mW
500
400
300
100
200
0
0100
200℃
Ptot
Tamb
Test current Iz
5mA
0
0
10
10
20
IZ
mA
30
C15
TJ=25 C
0
C10
C12
vZ
20
30
C27
40 V
C33
C18
C22
BZX55...
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea


同様の部品番号 - BZX55C6V8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BZX55C6V8 VISHAY-BZX55C6V8 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Continental Device Indi...
BZX55C6V8 CDIL-BZX55C6V8 Datasheet
104Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX55C6V8 VISHAY-BZX55C6V8 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
Microdiode Electronics ...
BZX55C6V8 CHENDA-BZX55C6V8 Datasheet
748Kb / 3P
   2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C6V8 LUGUANG-BZX55C6V8 Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

同様の説明 - BZX55C6V8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
1N4727A NJSEMI-1N4727A Datasheet
164Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ZM4728A PACELEADER-ZM4728A Datasheet
179Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Kingtronics Internation...
1N4727A-1N4761A KINGTRONICS-1N4727A-1N4761A Datasheet
499Kb / 5P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Semtech Corporation
BZV85 SEMTECH-BZV85 Datasheet
277Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES???
logo
GOOD-ARK Electronics
ZM4728 GOOD-ARK-ZM4728 Datasheet
35Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com