データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFM120-MS データシート(PDF) 4 Page - Formosa MS

部品番号 LFM120-MS
部品情報  SMD Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

LFM120-MS データシート(HTML) 4 Page - Formosa MS

  LFM120-MS Datasheet HTML 1Page - Formosa MS LFM120-MS Datasheet HTML 2Page - Formosa MS LFM120-MS Datasheet HTML 3Page - Formosa MS LFM120-MS Datasheet HTML 4Page - Formosa MS LFM120-MS Datasheet HTML 5Page - Formosa MS LFM120-MS Datasheet HTML 6Page - Formosa MS LFM120-MS Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Pinning information
1
2
Pin1
cathode
Pin2
anode
Pin
Simplified outline
Symbol
Marking
Type number
Marking code
LFM120-MS
12L
LFM130-MS
13L
LFM140-MS
14L
Suggested solder pad layout
Page 4
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
2
1
LFM120-MS THRU LFM140-MS
DS-121642
2010/11/15
2011/11/29
B
7
Dimensions in inches and (millimeters)
A
C
B
B
0.040 (1.00)
A
0.044 (1.10)
C
0.079 (2.00)
PACKAGE
SOD-123S
SMD Schottky Barrier Rectifier


同様の部品番号 - LFM120-MS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
LFM120-MH1 FORMOSA-LFM120-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM120-MHT FORMOSA-LFM120-MHT Datasheet
61Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM120-MT FORMOSA-LFM120-MT Datasheet
61Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results

同様の説明 - LFM120-MS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBM120 COMCHIP-CDBM120 Datasheet
62Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA320L COMCHIP-CDBA320L Datasheet
148Kb / 3P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM120-MS FORMOSA-FM120-MS Datasheet
64Kb / 7P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBC320 COMCHIP-CDBC320 Datasheet
64Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBB220 COMCHIP-CDBB220 Datasheet
67Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA5817 COMCHIP-CDBA5817 Datasheet
67Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA120L COMCHIP-CDBA120L Datasheet
145Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA120 COMCHIP-CDBA120 Datasheet
67Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM10L45-T2 FORMOSA-FM10L45-T2 Datasheet
111Kb / 7P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBB220L-G COMCHIP-CDBB220L-G Datasheet
104Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
SS22-G COMCHIP-SS22-G Datasheet
111Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com