データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C82 データシート(PDF) 3 Page - Formosa MS

部品番号 BZX55C82
部品情報  Zener Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

BZX55C82 データシート(HTML) 3 Page - Formosa MS

  BZX55C82 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS BZX55C82 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Page 3
o
Electrical characteristics (at T =25 C unless otherwise noted)
A
Marking
code
Test
current
Zener
impedance
Leakage
current
mA
I
ZT
Z
@ I
ZT
ZT
I
ZK
I
R
Volts
V
R
Z
@ I
ZK
ZK
3.3
2.4
3.6
3.9
4.3
2.7
4.7
3.0
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
Part No.
BZX55C4V3
BZX55C2V4
BZX55C4V7
BZX55C2V7
BZX55C5V1
BZX55C3V0
BZX55C3V3
BZX55C5V6
BZX55C3V6
BZX55C6V2
BZX55C3V9
BZX55C6V8
BZX55C7V5
BZX55C8V2
BZX55C9V1
BZX55C10
BZX55C11
BZX55C12
BZX55C13
BZX55C15
BZX55C16
BZX55C18
BZX55C20
BZX55C22
BZX55C24
BZX55C27
BZX55C30
BZX55C33
BZX55C36
BZX55C39
BZX55C43
BZX55C47
BZX55C51
43
47
51
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
85
85
90
90
90
90
90
80
60
40
10
8
7
7
10
15
20
20
26
30
40
50
55
55
80
80
80
80
80
90
90
110
125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
50
10
4.0
2.0
2.0
2.0
1.0
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
3.0
5.0
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
600
600
600
600
600
600
600
600
550
450
200
150
50
50
50
70
70
90
110
110
170
170
220
220
220
220
220
220
220
500
600
700
700
0.50
0.50
0.50
33
36
39
Formosa MS
BZX55C2V4 THRU BZX55C100
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Zener Diode
BZX55C4V3
BZX55C2V4
BZX55C4V7
BZX55C2V7
BZX55C5V1
BZX55C3V0
BZX55C3V3
BZX55C5V6
BZX55C3V6
BZX55C6V2
BZX55C3V9
BZX55C6V8
BZX55C7V5
BZX55C8V2
BZX55C9V1
BZX55C10
BZX55C11
BZX55C12
BZX55C13
BZX55C15
BZX55C16
BZX55C18
BZX55C20
BZX55C22
BZX55C24
BZX55C27
BZX55C30
BZX55C33
BZX55C36
BZX55C39
BZX55C43
BZX55C47
BZX55C51
56
62
68
BZX55C56
BZX55C62
BZX55C68
BZX55C75
BZX55C82
BZX55C91
75
82
91
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.0
135
150
200
250
300
450
0.50
0.50
0.50
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
43
47
51
1000
1000
1000
1500
2000
5000
0.50
0.50
0.10
56
62
68
BZX55C56
BZX55C62
BZX55C68
BZX55C75
BZX55C82
BZX55C91
Note : 5% tolerance of Zener voltage
BZX55C100
100
1.0
450
0.1
5000
0.10
75
BZX55C100
mA
(Ω)Max
(Ω)Max
(uA)Max
DS-222713
2008/02/10
2010/03/10
B
8
Zener
voltage
Max.
Nom.
V @ I
(Volts)
Z
ZT
Min.
3.14
2.28
3.42
3.71
4.09
2.57
4.47
2.85
4.85
5.32
5.89
6.46
7.13
7.79
8.65
9.50
10.45
11.40
12.35
14.25
15.20
17.10
19.00
20.90
22.80
25.65
28.50
31.35
34.20
37.05
40.85
44.65
48.45
53.20
58.90
64.60
71.25
77.90
86.45
95.00
3.47
2.52
3.78
4.10
4.52
2.84
4.94
3.15
5.36
5.88
6.51
7.14
7.88
8.61
9.56
10.50
11.55
12.60
13.65
15.75
16.80
18.90
21.00
23.10
25.20
28.35
31.50
34.65
37.80
40.95
45.15
49.35
53.55
58.80
65.10
71.40
78.75
86.10
95.55
105.0


同様の部品番号 - BZX55C82

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55C82 EIC-BZX55C82 Datasheet
28Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX55C82 CDIL-BZX55C82 Datasheet
104Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C82 GOOD-ARK-BZX55C82 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Microdiode Electronics ...
BZX55C82 CHENDA-BZX55C82 Datasheet
695Kb / 3P
   Low zener impedance
logo
Fairchild Semiconductor
BZX55C82 FAIRCHILD-BZX55C82 Datasheet
50Kb / 5P
   Zeners
More results

同様の説明 - BZX55C82

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com