データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB1040CT データシート(PDF) 5 Page - Formosa MS

部品番号 SB1040CT
部品情報  Schottky Barrier Rectifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

SB1040CT データシート(HTML) 5 Page - Formosa MS

  SB1040CT Datasheet HTML 1Page - Formosa MS SB1040CT Datasheet HTML 2Page - Formosa MS SB1040CT Datasheet HTML 3Page - Formosa MS SB1040CT Datasheet HTML 4Page - Formosa MS SB1040CT Datasheet HTML 5Page - Formosa MS SB1040CT Datasheet HTML 6Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Page 5
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
Schottky Barrier Rectifier
SB1020CT THRU SB10200CT
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
Suggested thermal profiles for soldering processes
1.Lead free temperature profile wave-soldering
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200 220 240
Time(Sec)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Preheat
Max gradient 2ºC/s
Peak
Max well
time 5 Max
Cool Down
Max gradient-4ºC/s
Suggested gradient 2ºC/s or
less
-
Peak soldering temperature not
to exceed 260ºC
DS-222683
2008/02/10
2014/08/15
E
6


同様の部品番号 - SB1040CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB1040CT PANJIT-SB1040CT Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere)
logo
Chip Integration Techno...
SB1040CT CITC-SB1040CT Datasheet
96Kb / 3P
   10A High Power Schottky Barrier Rectifiers
logo
Won-Top Electronics
SB1040CT WTE-SB1040CT Datasheet
40Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SB1040CT SUNMATE-SB1040CT Datasheet
565Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
SB1040CT WTE-SB1040CT Datasheet
50Kb / 4P
   10A DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB1040CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com