データシートサーチシステム |
|
ST49C101ACF8-08 データシート(PDF) 6 Page - Exar Corporation |
|
ST49C101ACF8-08 データシート(HTML) 6 Page - Exar Corporation |
6 / 10 page ST49C101A-XX 6 Rev. 2.20 DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test Conditions: T A = 25°C, VCC = 5.0V + 10%, Operating Temperature Range 0°C to 70°C Unless Otherwise Specified Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Conditions V IL Input Low Level 0.8 V V IH Input High Level 2.0 V V OL Output Low Level 0.5 V I OL = 8.0 mA V OH Output High Level 2.8 V I OH = 8.0 mA I IL Input Low Current -100 µA OE Pin only I IH Input High Current 1 µAV IN=VCC, OE Pin only I CC Operating Current 35 50 mA No Load. CLOCK=100MHz R IN Input Pull-up Resistance 75 110 155 k Ω AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test Conditions: T A = 25°C, VCC = 5.0V + 10%, Operating Temperature Range 0°C to 70°C Unless Otherwise Specified Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Conditions T1,T2 CLOCK Rise/Fall Time 1.5 3 ns Load=30 pF, 0.2 V CC - 0.8 V CC T4 T4 + T5 Duty Cycle 45 50 55 % V CC/2 Switch Point Up To 100MHz, Load = 20pF T4 T4 + T5 Duty Cycle 40 50 60 % V CC/2 Switch Point 100-150MHz, 95Ω (AC Terminated) T3 Jitter 1 Sigma +0.4 +1 % Of Period T3 Jitter Absolute +1 +3 % Of Period T IN Input Reference Frequency 12 20 30 MHz T OUT Output Frequency 50 200 MHz ST49C101A-01 50 200 MHz ST49C101A-03 50 200 MHz ST49C101A-05 50 120 MHz ST49C101A-06 25 80 MHz ST49C101A-07 25 80 MHz ST49C101A-08 50 200 MHz ST49C101A-09 |
同様の部品番号 - ST49C101ACF8-08 |
|
同様の説明 - ST49C101ACF8-08 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |