データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS2984 データシート(PDF) 8 Page - Semtech Corporation

部品番号 GS2984
部品情報  Adaptive Cable Equalizer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMTECH [Semtech Corporation]
ホームページ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

GS2984 データシート(HTML) 8 Page - Semtech Corporation

Back Button GS2984 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation GS2984 Datasheet HTML 12Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
GS2984 Adaptive Cable Equalizer
Data Sheet
50985 - 3
March 2010
8 of 20
2.4 Typical Performance Curves
VCC=3.3V, room temperature, 800mV launch swing
Figure 2-1: Jitter vs. Cable Length (270 Mb/s)
Figure 2-2: Jitter vs. Cable Length (1485 Mb/s)
Figure 2-3: Jitter vs. Cable Length (2970 Mb/s)
0
200
400
600
0
100
200
300
400
Cable Length (m)
20
40
60
80
100
0
50
100
150
Cable Length (m)
0
20
40
60
80
0
25
50
75
100
125
Cable Length (m)


同様の部品番号 - GS2984

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gennum Corporation
GS2984 GENNUM-GS2984 Datasheet
916Kb / 20P
   GS2984 Adaptive Cable Equalizer
More results

同様の説明 - GS2984

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gennum Corporation
GS1524A GENNUM-GS1524A_09 Datasheet
681Kb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Semtech Corporation
GS1674 SEMTECH-GS1674 Datasheet
1Mb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
GS2964 SEMTECH-GS2964 Datasheet
826Kb / 17P
   Adaptive Cable Equalizer
EBK-GS2984-00 SEMTECH-EBK-GS2984-00 Datasheet
916Kb / 20P
   Adaptive Cable Equalizer
GS1524A SEMTECH-GS1524A Datasheet
681Kb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Gennum Corporation
GS1574 GENNUM-GS1574_07 Datasheet
312Kb / 18P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0034 NSC-LMH0034 Datasheet
491Kb / 7P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Semtech Corporation
GV8601 SEMTECH-GV8601 Datasheet
1Mb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
GS9074A SEMTECH-GS9074A Datasheet
1Mb / 17P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Gennum Corporation
GS1524A GENNUM-GS1524A Datasheet
681Kb / 16P
   GS1524A Adaptive Cable Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com