データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4431ADY データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4431ADY
部品情報  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4431ADY データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4431ADY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4431ADY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4431ADY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4431ADY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Si4431ADY
Vishay Siliconix
www.vishay.com
4
Document Number: 71803
S-95713—Rev. C, 18-Feb-02
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
24
40
8
16
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
Time (sec)
32
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 75_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)
1
600
10
10-1
10-2
100


同様の部品番号 - SI4431ADY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
SI4431 FAIRCHILD-SI4431 Datasheet
96Kb / 5P
   P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Silicon Laboratories
SI4431 SILABS-SI4431 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Laboratonies SI4432/31/30 highly-integrated, single chip wireless ISM transceiver is part of the EZRadioPRO
logo
List of Unclassifed Man...
SI4431 ETC2-SI4431 Datasheet
1Mb / 12P
   WIRELESS PRODUCT SELECTOR GUIDE
SI4431 ETC2-SI4431 Datasheet
1Mb / 12P
   WIRELESS PRODUCT SELECTOR GUIDE
logo
Silicon Laboratories
SI4431-B1 SILABS-SI4431-B1 Datasheet
804Kb / 74P
   Si4430/31/32 ISM TRANSCEIVER
More results

同様の説明 - SI4431ADY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com