データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMESD12C-20PF データシート(PDF) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

部品番号 FMESD12C-20PF
部品情報  Small Package ESD Protection
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
ホームページ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

FMESD12C-20PF データシート(HTML) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  FMESD12C-20PF Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FMESD12C-20PF Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FMESD12C-20PF Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FMESD12C-20PF Datasheet HTML 4Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FMESD12C-20PF Datasheet HTML 5Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Parameter
Symbol
Condition
min
max
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
Pin 2-1/Pin 1-2
12
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IZ=1mA Pin 1-2/pin 2-1
12.8
18
V
Reverse Leakage Current
IR(max)
@VRWM
2
uA
Forward Voltage
VF(max)
IF=15mA
1.15
V
Clamping Voltage
VC
IPP=1A tp=8/20us
22
V
Peak Pulse Current
IPP
tp=8/20us
3
A
Junction Capacitance
C I/O
Pin capacitance to
GND.Vdc=0V,f=1MHZ
20
pf
Small Package ESD Protection
FMESD12C
Electrical Characteristics
Electrical Characteristics T=(25°C)
Futurewafer Technology Co., Ltd
E1509F2A-STD-FW-038


同様の部品番号 - FMESD12C-20PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FMESD12C FUTUREWAFER-FMESD12C Datasheet
560Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
More results

同様の説明 - FMESD12C-20PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FMESD05C FUTUREWAFER-FMESD05C Datasheet
650Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
FMESD12C FUTUREWAFER-FMESD12C Datasheet
560Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
FM3V3BD-15PF FUTUREWAFER-FM3V3BD-15PF Datasheet
603Kb / 4P
   Small Package ESD Protection
FM3V3UD-300PF FUTUREWAFER-FM3V3UD-300PF Datasheet
489Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
FMESD05C-15PF FUTUREWAFER-FMESD05C-15PF Datasheet
650Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
FM3V3BD FUTUREWAFER-FM3V3BD Datasheet
603Kb / 4P
   Small Package ESD Protection
FESD12U FUTUREWAFER-FESD12U Datasheet
596Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
FESD12U-50PF FUTUREWAFER-FESD12U-50PF Datasheet
596Kb / 5P
   Small Package ESD Protection
FSD0325D FUTUREWAFER-FSD0325D Datasheet
1Mb / 7P
   Extra Small Package ESD Protection Device
FESD05HD-40PF FUTUREWAFER-FESD05HD-40PF Datasheet
767Kb / 4P
   High Power Small Package ESD Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com