データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KIC3213MF33 データシート(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KIC3213MF33
部品情報  SEMICONDUCTOR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC3213MF33 データシート(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC3213MF33 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics) KIC3213MF33 Datasheet HTML 9Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
2013. 5. 28
3/9
KIC3213MF/T12~33
Revision No : 2
B
A
1
4
VIN
VOUT
GND
VEN
2
3
Pin No.
Symbol
Pin Description
1
VOUT
Regulator Output.
2
GND
Ground Pin.
3
VEN
Enable/Shutdown (Input) : CMOS compatible input.
Logic High : enable, logic low=shutdown. Do not leave open.
4
VIN
Supply Input.
Code
Contents
A
Device code & Series
B
Lot No.
Code
Contents
A
Device code & Series
B
Lot No.
Line up
Pin Description
UDFN1010-4 Package
4
5
VIN
VEN
1
VOUT
GND
NC
23
B
A
Pin No.
Symbol
Description
1
VIN
Supply Input.
2
GND
Ground Pin.
3
VEN
Enable/Shutdown (Input) : CMOS compatible input.
Logic High : enable, logic low=shutdown. Do not leave open.
4
NC
No Connection.
5
VOUT
Regulator Output.
TSV Package
Output
Voltage
UDFN1010-4 Package
TSV Package
Output
Voltage
UDFN1010-4 Package
TSV Package
Item
Marking
Item
Marking
Item
Marking
Item
Marking
1.2V
KIC3213MF12
9A
KIC3213T12
39A
2.3V
KIC3213MF23
9L
KIC3213T23
39L
1.3V
KIC3213MF13
9B
KIC3213T13
39B
2.4V
KIC3213MF24
9M
KIC3213T24
39M
1.4V
KIC3213MF14
9C
KIC3213T14
39C
2.5V
KIC3213MF25
9N
KIC3213T25
39N
1.5V
KIC3213MF15
9D
KIC3213T15
39D
2.6V
KIC3213MF26
9O
KIC3213T26
39O
1.6V
KIC3213MF16
9E
KIC3213T16
39E
2.7V
KIC3213MF27
9P
KIC3213T27
39P
1.7V
KIC3213MF17
9F
KIC3213T17
39F
2.8V
KIC3213MF28
9Q
KIC3213T28
39Q
1.8V
KIC3213MF18
9G
KIC3213T18
39G
2.9V
KIC3213MF29
9R
KIC3213T29
39R
1.9V
KIC3213MF19
9H
KIC3213T19
39H
3.0V
KIC3213MF30
9S
KIC3213T30
39S
2.0V
KIC3213MF20
9I
KIC3213T20
39I
3.1V
KIC3213MF31
9T
KIC3213T31
39T
2.1V
KIC3213MF21
9J
KIC3213T21
39J
3.2V
KIC3213MF32
9U
KIC3213T32
39U
2.2V
KIC3213MF22
9K
KIC3213T22
39K
3.3V
KIC3213MF33
9V
KIC3213T33
39V


同様の部品番号 - KIC3213MF33

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC3213MF33 KEC-KIC3213MF33 Datasheet
450Kb / 9P
   150mA CMOS High Performance LDO Regulator
More results

同様の説明 - KIC3213MF33

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
MMBZ5221BLT1 LRC-MMBZ5221BLT1 Datasheet
168Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78R25PI KEC-KIA78R25PI Datasheet
16Kb / 1P
   SEMICONDUCTOR
BZX84C2V KEC-BZX84C2V Datasheet
363Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
GM400S17AL KEC-GM400S17AL Datasheet
396Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
KGT15N60FDA KEC-KGT15N60FDA Datasheet
1Mb / 8P
   SEMICONDUCTOR
KIA78R000F-PI KEC-KIA78R000F-PI Datasheet
108Kb / 10P
   SEMICONDUCTOR
KIA324P-F KEC-KIA324P-F Datasheet
70Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KIA378R015FP-PI KEC-KIA378R015FP-PI Datasheet
843Kb / 9P
   SEMICONDUCTOR
KIA7905F-PI KEC-KIA7905F-PI Datasheet
568Kb / 16P
   SEMICONDUCTOR
KPC817 KEC-KPC817 Datasheet
61Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KRC410V KEC-KRC410V Datasheet
54Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com