データシートサーチシステム |
|
KIC3201S-46 データシート(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIC3201S-46 データシート(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics) |
5 / 5 page 2013. 7. 04 5/5 KIC3201S/T-12 ~ KIC3201S/T-60 Revision No : 12 TIME (1msec/div) 0 2 3 -1 -2 1 800 0 400 200 600 1000 Fig. 7 Load Transient Response (IOUT = 200mA) Fig. 8 PSRR Fig. 9 IOUT - VDROP FREQUENCY f (kHz) 0 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 1 10 1000 100 200mA 1mA Output Current Output Voltage I O=200mA I O=100mA V IN = 3.8VDC + 1VP-PAC C L = 1µF(Ceramic) V IN = 2.8V, CIN = CL = 1.0µF(Ceramic) TIME (40 µsec/div) 5 4 0 2 3 -1 1 2.6 2.2 1.4 1.8 1.5 2.0 2.4 Fig. 5 Input Transient Response TIME (1msec/div) 0 2 -2 3 -1 1 200 120 0 40 80 160 Fig. 6 Load Transient Response (IOUT = 40mA) Output Voltage Input Voltage Output Current Output Voltage 40mA 1mA V IN = 2.8V, CIN = CL = 1.0µF(Ceramic) I OUT = 200mA, CIN = CL = 1.0µF(Ceramic), Topr = 25 C 100 400 200 300 C IN = CL =1.0µF(Ceramic) 0 Output Current (mA) 0.0 0.2 0.8 1.2 0.6 1.0 0.4 Topr =25 C 85 C -40 C 0 100 0 Fig.10 PD - Ta 25 50 75 100 125 150 175 200 300 400 500 600 700 800 1000 900 AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C) |
同様の部品番号 - KIC3201S-46 |
|
同様の説明 - KIC3201S-46 |